Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM9311 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM9311
Description  2횞4.5W/3.7V, adaptive boost, ultra low EMI, high SNR, Class G two-channel audio amplifier
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM9311 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM9311 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9311 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9311 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9311 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9311 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9311 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9311 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9311 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9311 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
2×4.5W/3.7V,自适应升压,超低 EMI,高信噪比,G 类双声道音频功放
4
3 引脚定义及功能描述
引脚分配图
VOPR
VBAT
PGND
SW
PGND
PVDD
VOPL
IPL
INL
VSEL
ALC
PVDD
INR
OCSET
VONR
VONL
SDA
AGND
IPR
NC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
PVDD
12
13
11
14
PVDD
SDB
PGND
25(DAP)
PGND
图
2 eTSSOP24 引脚分配图
引脚功能描述
表
3
引脚描述
序号
符号
描述
1
VONL
音频左声道负相输出端。
2
PGND
功率地。
3
VOPL
音频左声道正相输出端。
4
PVDD
音频功率电源。
5
IPL
音频左声道正相输入端。
6
INL
音频左声道负相输入端。
7
SDA
音频使能管脚。
8
NC
NC
9
AGND
模拟地
10
OCSET
电池端输出限流保护设定。
11
PVDD
功率电源,升压输出。
12
PVDD
功率电源,升压输出。
13
SW
SWITCH 端。
14
PGND
功率地。
HM9311



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com