Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

XC8 Datasheet(PDF) 21 Page - Omron Electronics LLC

Part # XC8
Description  XC9
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OMRON [Omron Electronics LLC]
Direct Link  http://www.omron.com/index3.html
Logo OMRON - Omron Electronics LLC

XC8 Datasheet(HTML) 21 Page - Omron Electronics LLC

Back Button XC8 Datasheet HTML 17Page - Omron Electronics LLC XC8 Datasheet HTML 18Page - Omron Electronics LLC XC8 Datasheet HTML 19Page - Omron Electronics LLC XC8 Datasheet HTML 20Page - Omron Electronics LLC XC8 Datasheet HTML 21Page - Omron Electronics LLC XC8 Datasheet HTML 22Page - Omron Electronics LLC XC8 Datasheet HTML 23Page - Omron Electronics LLC XC8 Datasheet HTML 24Page - Omron Electronics LLC XC8 Datasheet HTML 25Page - Omron Electronics LLC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 35 page
background image
C-77
XC9
高電流・同軸用HMコネクタ
X
C
8
/
X
C
9
形
XC9A
タイプL
バックボード側ハウジング
15
7.5
12.5
15
2
3.75max.
φ4.8
13.45
15.4
3 0
−0.1
φ5.35
3.75±0.05
7.5±0.05
7.5±0.05
6.25±0.05
5.5±0.05
4.5±0.05
2
6
10
13
16
20
24
φ6.1min(スルーホール処理なし)
φ5.9+0.2(スルーホール)
    0
6.25±0.05
7.5±0.05 7.5±0.05
固定用補助穴
3.75±0.05
3.75max.
50max.
φ2+0.05
   0
z
d
f
プリント基板加工寸法
(ケーブル接続用)
(TOP VIEW)
(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。
)
■種類
形XC9A-006S
■外形寸法
種類
形式
 形XC9A-006S
バックボード側
■適合コンタクト
種類
高電流プラグ
同軸プラグ
形式
許容電流
スリーブ径
(㎜)
接続形態
端子形状
掲載ページ
形XC4W-0411
形XC4W-0211
形XC4W-0111
形XC4W-2111
形XC4W-2211
40A
20A
10A
――
――
φ2.2
φ3.2
ソルダーカップ端子
C-81
ケーブル接続
はんだ+圧着 *
C-82
*芯線は、はんだ付け、編組シールドは圧着となります。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com