Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

UP102008 Datasheet(PDF) 1 Page - celduc-relais

Part # UP102008
Description  SINGLE CONTROL MAGNET
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

UP102008 Datasheet(HTML) 1 Page - celduc-relais

  UP102008 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
page 1 / 1 F/GB
P/AIM/UP***-001/L/17/01/2017
Caractéristiques
/ Data
Aimants plastoferrite aimantés suivant l'épaisseur /
Plastic ferrite magnets magnetized along the Tickness
Température max pour les aimants nus /
Max temperature ( single magnets )
-40 /+85°C
Champ coercitif "HcB" /
Coercitivity
> 1900 Oe
Rémanence "Br" /
Remamence
2400 ±2%Gs
Dimensions
/ Outlines
Repères
/ Mark :
Référence
Reference
Longueur
Length
Largeur
Width
Epaisseur
Tickness
Aimantation
Magnetization
Divers
UP051508
UP061005
50
60
15
10
8
5
Axial
Axial
Repère
Repère
UP071508
UP081508
UP101506
UP102008
70
80
15
15
100
100
15
20
8
8
Axial
Bipolaire
6
8
Axial
Axial
Repère
Repère
Bande bleue
UP301508
UP302008
UP302508
300
300
15
20
300
25
(*) Modèle équipé d'un adhésif
Pour d'autres dimensions , nous consulter /
For others, please contact us
8
8
Axial
Axial
8
Axial
Repère
Bande bleue UP102008
UP. . .
(aimant bande plastolaminé
/
Laminated plastic magnets)
lg±0,3
ép
±0,3
Aimantation
axiale
Repère :
Blanc sur
Pôle Nord
Bipolaire dans le sens
de la Longueur
Repère :
Etiquette
Blanche sur
Pôle Sud
aimantation AXIALE (sur l'épaisseur)
BIPOLAIRE
AIMANT DE COMMANDE NU
SINGLE CONTROL MAGNET
Repère:
Blanc sur
Pôle Nord
Repère: Etiquette
blanche sur Pôle
Sud
Bipolaire dans le sens
de la longueur
Aimantation
axiale
lg±0.3
±0.3
r
e
l
a
i
s
All technical caracteristics are subject to change without previous notice.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.
Proud to serve you
celduc®
5 Rue Ampère B.P. 30004 42290 SORBIERS - FRANCE
www.celduc.com E-Mail : celduc relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19


Similar Part No. - UP102008

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Unisonic Technologies
UP1496 UTC-UP1496 Datasheet
116Kb / 3P
PNP SILICON PLANAR HIGH VOLTAGE TRANSISTOR
UP1496G-AE3-R UTC-UP1496G-AE3-R Datasheet
116Kb / 3P
PNP SILICON PLANAR HIGH VOLTAGE TRANSISTOR
UP1496G-AE3-R UTC-UP1496G-AE3-R Datasheet
116Kb / 3P
PNP SILICON PLANAR HIGH VOLTAGE TRANSISTOR
UP1496 UTC-UP1496_15 Datasheet
116Kb / 3P
PNP SILICON PLANAR HIGH VOLTAGE TRANSISTOR
logo
uPI Group Inc.
UP1514R UPI-UP1514R Datasheet
218Kb / 16P
5V/12V Synchronous-Rectified Buck Controller
More results

Similar Description - UP102008

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Meder Electronic
M12 MEDER-M12 Datasheet
104Kb / 1P
Magnet
logo
celduc-relais
PT505000 CELDUC-PT505000 Datasheet
178Kb / 1P
MOULDED CONTROL MAGNET
PT810000 CELDUC-PT810000 Datasheet
233Kb / 1P
MOULDED CONTROL MAGNET
P4159000 CELDUC-P4159000 Datasheet
172Kb / 1P
MOULDED CONTROL MAGNET
P6250000 CELDUC-P6250000 Datasheet
186Kb / 1P
MOULDED CONTROL MAGNET
PA320000 CELDUC-PA320000 Datasheet
154Kb / 1P
CONTROL MAGNET
U315P003 CELDUC-U315P003 Datasheet
38Kb / 1P
SINGLE CONTROL MAGNET
UB105000 CELDUC-UB105000 Datasheet
38Kb / 1P
SINGLE CONTROL MAGNET
UR315000 CELDUC-UR315000 Datasheet
178Kb / 1P
SINGLE CONTROL MAGNET
UZ189538 CELDUC-UZ189538 Datasheet
163Kb / 1P
SINGLE CONTROL MAGNET
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com