Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TC74HC299AF Datasheet(PDF) 1 Page - Toshiba Semiconductor

Part # TC74HC299AF
Description  8-Bit PIPO Shift Register with Asynchronous Clear
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Direct Link  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC74HC299AF Datasheet(HTML) 1 Page - Toshiba Semiconductor

  TC74HC299AF Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TC74HC299AF Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TC74HC299AF Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TC74HC299AF Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TC74HC299AF Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC74HC299AF Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TC74HC299AF Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TC74HC299AF Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TC74HC299AF Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 11 page
background image
TC74HC299AP/AF
2004-12-10
1
東芝 CMOS デジタル集積回路 シリコン モノリシック
TC74HC299AP,TC74HC299AF
8-Bit PIPO Shift Register with Asynchronous Clear
TC74HC299A は、シリコンゲート CMOS 技術を用いた高速
CMOS 8 ビットパラレルイン、パラレルアウトシフトレジスタです。
CMOS の特長である低い消費電流で LSTTL に匹敵する高速動作を
実現できます。
2 個のファンクションセレクト入力 (S0, S1) により、
ホールド、シフトレフト、シフトライト、ロードデータの
4 種類の
モードを選択できます。また、
2 個のアウトプットコントロール入力
( 1
G
,
2
G
) の一方または両方を H レベルにすることにより、内部レ
ジスタに影響を与えることなく
8 個のインプット/アウトプット端子
を高インピーダンスにできるため、バスラインとのインタフェース
に最適です。クリア端子
( CLR ) を “L” にすると、クロックに非同
期でカウンタがリセットされます。
また、すべての入力には、静電破壊から素子を保護するためにダ
イオードが付加されています。
特
長
• 高速動作
: fmax = 42 MHz (標準) (VCC = 5 V)
• 低消費電流
: ICC = 4 µA (最大) (Ta = 25°C)
• 高雑音余裕度
: VNIH = VNIL = 28% VCC (最小)
• 高ファンアウト
: LSTTL 15 個を直接駆動可能
For QA~QH 出力
: LSTTL 10 個を直接駆動可能
For QA’, QH’ 出力
• 対称出力インピーダンス : |IOH| = IOL = 6 mA (最小)
For QA~QH 出力
: |IOH| = IOL = 4 mA (最小)
For QA’, QH’ 出力
• バランスのとれた遅延時間: tpLH ∼− tpHL
• 広い動作電圧範囲
: VCC (opr) = 2~6 V
• LSTTL (74LS299) と同一ピン接続、同一ファンクション
注 1:
バス端子が出力モード時には、外部より信号を与えないで
ください。
バス端子がフローティング (高インピーダンス状態) のと
きには、外部抵抗による入力レベルの固定が必要です。
ピン接続図
TC74HC299AP
TC74HC299AF
質量
DIP20-P-300-2.54A : 1.30 g (標準)
SOP20-P-300-1.27A: 0.22 g (標準)
SOP20-P-300-1.27 : 0.22 g (標準)


Similar Part No. - TC74HC299AF

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC299AF TOSHIBA-TC74HC299AF Datasheet
432Kb / 10P
8-Bit PIPO Shift Register with Asynchronous Clear
More results

Similar Description - TC74HC299AF

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
74ACT299 STMICROELECTRONICS-74ACT299 Datasheet
102Kb / 13P
8 BIT PIPO SHIFT REGISTER WITH ASYNCHRONOUS CLEAR
Apr-1999
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC299F TOSHIBA-TC74VHC299F Datasheet
347Kb / 11P
8-BIT PIPO SHIFT REGISTER WITH ASYNCHRONOUS CLEAR
01-Sep-1998
logo
STMicroelectronics
74AC299 STMICROELECTRONICS-74AC299 Datasheet
465Kb / 13P
8 BIT PIPO SHIFT REGISTER WITH ASYNCHRONOUS CLEAR
Apr-2001
M74HC299 STMICROELECTRONICS-M74HC299 Datasheet
412Kb / 13P
8 BIT PIPO SHIFT REGISTER WITH ASYNCHRONOUS CLEAR
Jul-2001
logo
Toshiba Semiconductor
TC74ACT299P TOSHIBA-TC74ACT299P Datasheet
445Kb / 9P
CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic 8-Bit PIPO Shift Register with Asynchronous Clear
TC74HC299AP TOSHIBA-TC74HC299AP_07 Datasheet
432Kb / 10P
8-Bit PIPO Shift Register with Asynchronous Clear
TC74VHC299F TOSHIBA-TC74VHC299F_07 Datasheet
234Kb / 12P
8-Bit Pipo Shift Register with Asynchronous Clear
logo
STMicroelectronics
74LVQ299 STMICROELECTRONICS-74LVQ299 Datasheet
456Kb / 15P
8 BIT PIPO SHIFT REGISTER WITH ASYNCHRONOUS CLEAR
29-Jul-2004
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC299F TOSHIBA-TC74VHC299F_12 Datasheet
224Kb / 12P
8-Bit Pipo Shift Register with Asynchronous Clear
TC74VHC299F TOSHIBA-TC74VHC299F_V01 Datasheet
456Kb / 11P
8-BIT PIPO SHIFT REGISTER WITH ASYNCHRONOUS CLEAR
1997-01-30
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com