Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

ADAM6000 Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # ADAM6000
Description  Kompakte I/O-Module
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

ADAM6000 Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  ADAM6000 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
I 18
ADAM-6000
6050
6051
6060
Digitale Eingänge
12
12
6
- Nennspannung
24 V DC
24 V DC
24 V DC
Digitale Ausgänge
61)
21)
6
- Nennspannung
24 V DC
24 V DC
2
- Nennstrom
200 mA
200 mA
2)
Zähler
-2
-
- Auflösung
32 Bit
- Frequenz
5 kHz
Anschlusstechnik
1-Leiter
1-Leiter
1-Leiter
Abmasse
122 mm x 70 mm x 25 mm
1) M-schaltend
2) Relais-Ausgang: 120 V AC / 0,5 A; 30 V DC / 1 A
ADAM-6000 digitale I/O-Module
Digitale Ein/Ausgänge, direkt an Ethernet TCP/IP anschliessbar
Kompakte I/O Systeme
ADAM-6000 analoge I/O-Module
Analoge Eingänge für Strom/Spannungssignale und Messwiderstände, direkt an Ethernet TCP/IP anschliessbar.
- Übertragungsrate: 10/100 MBit/s
- Protokoll: Modbus/TCP
- Integrierter Web-Server mit vordefinierter
Web-Seite für Diagnose und Anzeige von
Prozessdaten
- Galvanische Trennung
- Kunststoffgehäuse für DIN-Schienenmon-
tage
- Signalverdrahtung via Steck-Schraubklemme
- Stromversorgung: +10...+30 V DC
- Betriebstemperatur: -25°C...+55°C
ADAM-6000
6018
6017
6015
Analoge Eingänge
- Auflösung
- Spannungsbereich
- Strombereich
- Messwiderstände
- Thermoelemente
- Abtastrate
8
16 Bit
±15/50/100/500 mV
±1/2,5 V
0/4...20 mA
-
J, K, T, E, R, S, B
100 ms
8
16 Bit
±150/500 mV
0..5 V, ±10V
0/4...20 mA
-
-
100 ms
6
-
-
-
-
Pt, Ni
-
83 ms
Digitale Eingänge
--
-
Digitale Ausgänge
21)
21)
-
Anschlusstechnik
1-Leiter
1-Leiter
1-Leiter
Abmasse
122 mm x 70 mm x 25 mm
1) M-schaltend
ADAM6050
ADAM6018
ADAM6060
ADAM6017
Komfortabler Zugriff auf Prozessdaten
mit Standard-Browser


Similar Part No. - ADAM6000

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SOVICO corp.
ADAM SOVICO-ADAM Datasheet
489Kb / 2P
Advanced Digital Audio Matrix
logo
Advantech Co., Ltd.
ADAM-2017PZ ADVANTECH-ADAM-2017PZ Datasheet
237Kb / 1P
Wireless 6-ch Analog Input Node with Power Amplifier
ADAM-2017PZ ADVANTECH-ADAM-2017PZ_15 Datasheet
237Kb / 1P
Wireless 6-ch Analog Input Node with Power Amplifier
ADAM-2031Z ADVANTECH-ADAM-2031Z Datasheet
1Mb / 1P
Wireless Temperature & Humidity Sensor Node
ADAM-2031Z ADVANTECH-ADAM-2031Z Datasheet
237Kb / 1P
Wireless 6-ch Analog Input Node with Power Amplifier
More results

Similar Description - ADAM6000

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hongfa Technology
HFS8 HONGFA-HFS8 Datasheet
72Kb / 4P
I/O module
logo
Advantech Co., Ltd.
MIO-6250 ADVANTECH-MIO-6250 Datasheet
153Kb / 1P
Module I/O Series
MIO-6254 ADVANTECH-MIO-6254 Datasheet
187Kb / 1P
Module I/O Series
MIO-6255 ADVANTECH-MIO-6255 Datasheet
136Kb / 1P
Module I/O Series
logo
List of Unclassifed Man...
ND-6050 ETC2-ND-6050 Datasheet
219Kb / 1P
Digital I/O Module
logo
D+H Mechatronic AG
ACN-IO501 DH-ACN-IO501 Datasheet
565Kb / 2P
I/O module
logo
Contec Co., Ltd
CPS-COM-1PC CONTEC-CPS-COM-1PC Datasheet
514Kb / 2P
Serial I/O Module
CPS-COM-1PD CONTEC-CPS-COM-1PD Datasheet
588Kb / 2P
Serial I/O Module
logo
M-System Co.,Ltd.
R7F4HML3-D-DAC32A MSYSTEM-R7F4HML3-D-DAC32A Datasheet
273Kb / 8P
Remote I/O R7F4H Series MECHATROLINK I/O MODULE
R7D MSYSTEM-R7D Datasheet
1Mb / 38P
Remote I/O R7 Series DeviceNet I/O MODULE
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com