Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

140UD25B Datasheet(PDF) 2 Page - Kwazar-IS

Part # 140UD25B
Description  Integrated circuits
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KWAZAR [Kwazar-IS]
Direct Link  http://www.kwazar-is.kiev.ua
Logo KWAZAR - Kwazar-IS

140UD25B Datasheet(HTML) 2 Page - Kwazar-IS

  140UD25B Datasheet HTML 1Page - Kwazar-IS 140UD25B Datasheet HTML 2Page - Kwazar-IS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Наименование
параметра,
единица
измерения
Буквенное
обозна-
чение
Норма
140УД25А
140УД25Б
140УД25В
не
менее
не
более
не
менее
не
более
не
менее
не
более
Максимальное
выходное
напряжение, В
U0 max
±12
-
±12
-
±11,5
-
Напряжение
смещения нуля,
мкВ
UIO
-
±30
-
±60
-
±100
Входной ток, нА
II
-
±40
-
±55
-
±80
Разность
входных токов,
нА
IIO
-
35
-
50
-
75
Ток
потребления, мА
ICC
-
4,7
-
4,7
-
5,7
Коэффициент
усиления
напряжения,
тыс.
AU
1000
-
1000
-
700
-
Нормированная
электродвижу-
щая сила шума,
нВ/ЦГц (f=10Гц)
EnN
-
5,5
-
5,5
-
8,0
Частота
единичного
усиления, МГц
f1
3
-
3
-
3
-
Примечание – нормы приведены при Ucc = ±15В±1%, RL = 2кОм
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
о
при температуре 25 С
Содержание драгоценных металлов в расчете на 1000 шт. микросхем
140УД25А, 140УД25Б, 140УД25В
Содержание золота_____________________________г
Цветных металлов не содержится.
НАДЁЖНОСТЬ
Минимальная наработка микросхем в режимах и условиях,
допускаемых ТУ – 100000ч, а в облегчённых режимах – 120000ч.
Минимальный срок сохраняемости микросхем при их
хранении:
- в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемыми
влажностью и температурой, или местах хранения микросхем,
вмонтированных в защищенную аппаратуру, или находящихся в
защищенном комплекте ЗИП – 25 лет;
- в неотапливаемом хранилище – 16,5 лет;
- под навесом и на открытой площадке, вмонтированными в
аппаратуру (в составе незащищённого объекта), или в комплекте ЗИП
– 12,5 лет.
Срок сохраняемости и гарантии исчесляется с даты
изготовления, указанной на микросхеме в соответствии с ТУ на
изделие.
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых
микросхем всем требованиям
КО.347.004 ТУ22 в течении срока
б
сохраняемости и минимальной наработки в пределах срока
сохраняемости при соблюдении потребителем режимов и условий
эксплуатации, правил хранения и эксплуатации, а также указаний по
применению, установленных ТУ.
Срок гарантии исчисляется с даты изготовления, нанесённой
на микросхеме.
KWAZAR-IS.KIEV.UA



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com