Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM2046 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM2046
Description  Four-wire touch screen control interface
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM2046 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM2046 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2046 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2046 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2046 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2046 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2046 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2046 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2046 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2046 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 21 page
background image
低 电 压
I/O 触 摸 屏 控 制 电 路
页
功能说明
功能说明
功能说明
功能说明
理,固有采样保持功能。
用2.7V
到5.25V
的电源供电。内部源可被外部低阻抗1V
到+VCC
的电压源所驱动。源电压的
值直接决定了转换器的输入范围。
转换器的模拟输入(X-,Y-和 Z 坐标,辅助输入,电池电压和芯片温度)通过一个多路
选择器提供。
一个独特的低导通电阻触摸屏驱动开关允许一个未被选择的 ADC 输入通道为外
部器件提供电源,
另一个相邻的通道提供地,
例如触摸屏。
通过维持转换器的差分输入和差
分参考结构,
可减低触摸屏驱动开关导通电阻所带来的误差
(若这是特定测量条件下的一个
误差来源)
。
电气特性
电气特性
电气特性
电气特性
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
: +VCC =IOVDD= +2.7V, fSAMPLE = 125kHz, fCLK = 16 x fSAMPLE = 2MHz,
TA = −40
℃
℃
℃
℃至
至
至
至
+85
℃
℃
℃
℃
,VREF = 2.5V,12-bit
模式
模式
模式
模式
,
数字输入为
数字输入为
数字输入为
数字输入为
GND
或
或
或
或
IOVDD,
除非特殊说
除非特殊说
除非特殊说
除非特殊说
明
明
明
明。
。
。
。
参数
参数
参数
参数
条件
条件
条件
条件
最小
最小
最小
最小
典型
典型
典型
典型
最大
最大
最大
最大
单位
单位
单位
单位
模拟输入
模拟输入
模拟输入
模拟输入
全面的输入范围
正端输入—负端输入
0
VREF
V
正端输入
-0.2
+VCC+0.2
V
输入范围
负端输入
-0.2
0.2
V
电容
25
pF
关机电流
0.1
μA
系统性能
系统性能
系统性能
系统性能
分辨率
12
Bits
漏码
11
Bits
积分线性误差
±2
LSB
漂移误差
±6
LSB
增益误差
外部
VREF
±4
LSB
电源抑制比
70
dB
动态采样
动态采样
动态采样
动态采样
转换时间
12
CLK
采样时间
3
CLK
转换率
125
kHz
开关驱动管
开关驱动管
开关驱动管
开关驱动管
等效电阻
Y+,
X+
6
Ω
H
2046
用户手册
用户手册
用户手册
用户
H
2046是一个经典的逐次逼近寄存器模数转换器(SAR
ADC)
。
此架构基于电荷重分配原
H
2046的基本工作原理如下图所示。此器件内置一个2. 5V
的电压源,使用外部时,可



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com