Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM233LE Datasheet(PDF) 5 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM233LE
Description  Single button touch switch IC
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM233LE Datasheet(HTML) 5 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM233LE Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233LE Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233LE Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233LE Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233LE Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233LE Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233LE Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
5 灵敏度调节
5-1 外接调节电容 Cj
调节电容值的范围是
0pF~75pF,电容值的增加将导致灵敏度降低。
5-2 改变连接到 TCH 的 TOUCH PAD 的面积和形状
如需增加触摸感应灵敏度,可适当增大
TOUCH PAD 的面积;但 TOUCH PAD 面积增大到一定
程度后,面积的继续增加几乎不能对灵敏度产生影响。
5-3 TOUCH PAD 到 TCH 引脚的导线长度及 PCB 的布局,都会对灵敏度产生一定的影响。
六、绝对最大值 (所有电压以 GND 为参考)
项目
符号
额定值
单位
供给电压
VDD
-0.3 ~ 5.5
V
输入/输出电压
VI / VO
GND-0.3 ~ VDD+0.3
V
工作温度
TDD
0 ~ 70
℃
储藏温度
TST
-20 ~ 125
℃
七、电气参数 (所有电压以 GND 为参考﹐VDD=3.0V,环境温度为 25℃ )
参数
符号
条件
最小值
典型值 最大值
单位
工作电压
VDD
启用内部稳压电路
2.4
5.5
V
内部稳压电路输出
VREG
2.2
2.3
2.45
V
静态工作电流
(启用内部稳压电路)
IDD
低功耗模式
1.5
A
快速模式
5.1
A
输入引脚
VIL
输入低电压范围
0
0.2
VDD
输入引脚
VIH
输入高电压范围
0.8
1.0
VDD
输出引脚灌电流
IoL
VDD=3V, VOL=1.0V
10.1
mA
输出引脚拉电流
IoH
VDD=3V, VOH=2.0V
8.2
mA
V1.0
5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com