Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM233B Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM233B
Description  TWS Bluetooth headset dedicated touch IC
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM233B Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM233B Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233B Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233B Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233B Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233B Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233B Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233B Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233B Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233B Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
2 / 12
规格书
TWS 蓝牙耳机专用触摸 IC
文件编号:
PT-DS19001
1. 产品概述
是一款单通道触摸控制芯片,内建稳压电路和高效算法,具有稳定的触摸检测效果。该芯
片主要应用于
TWS 蓝牙耳机,具有如下显著优势:
高穿透力:
5mm 浮空触摸盘外接 7pF 灵敏度电容穿透 14mm 亚克力介质
超低功耗:充电仓内待机电流典型值
1.7uA@VDD=4V & VRST=1.2V
节省外围:单芯片支持自动出仓开机
2. 主要特性
工作电压范围:
2.4~5.5V
工作温度范围:
-40~85℃
抗干扰性能优良:内置稳压电路、上电复位、低压复位功能及环境自适应算法等多种措施
待机工作电流:典型值
4.7uA@VDD=4V/无负载
按键最长响应时间:低功耗模式下约
220ms@VDD=4V
可接外部电容(
1~50pF)调整触摸灵敏度
触摸功能开关(
RST):配置为高电平关闭触摸,为低电平开启触摸;从高电平切换到低电平
时,
QC 输出 3~3.5 秒宽的有效脉冲再开启触摸功能。
QC 输出有效电平选择(AHLB):高电平或低电平输出有效
按键最长输出时间:无穷大
上电约
0.4 秒的初始化时间,此期间内不要触摸检测点,且此时所有功能被禁止
HBM ESD:大于 5KV
封装形式:
TSOT23-6、DFN2x2-6L
3. 系统框图
传感器
震荡电路
时序计算器
&
功能选项控制电路
系统振荡电路
稳压电路
传感器
&
参考检测电路
触摸检测电路
按键有效
&
时序控制
输出
&
驱动电路
TCH
QC
RST
AHLB
图
1 系统框图
HM
HM233B



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com