Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM2711 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM2711
Description  High-performance low-cost PWM control power device
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM2711 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM2711 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2711 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2711 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2711 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2711 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2711 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2711 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2711 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2711 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
产品规格书
高性能、低成本离线式
PWM 控制器
 极限参数 (备注 1)
参数
数值
单位
HV 管脚电压
-0.3 to 650
V
VDD 供电电压
30
V
VDD 箝位电流
10
mA
FB ,CS,GATE 管脚电压
-0.3 to 7
V
封装热阻---结到环境(SOP-8)
165
°C/W
最高芯片工作结温
160
°C
储藏温度
-65 to 150
°C
管脚温度 (焊接 10 秒)
260
°C
ESD 能力 (人体模型)
3
KV
ESD 能力 (机器模型)
250
V
 推荐工作条件 (备注 2)
参数
数值
单位
工作环境温度
-40 to 85
°C
开关频率
40 to 60
kHz
 电气参数 (无特殊注明,环境温度为 25 ℃)
符号
参数
测试条件
最小
典型
最大
单位
高压启动部分 (HV 管脚)
IHV
HV 脚供电电流
HV=650V, VDD=0V
1
2
mA
IHV_leakage
HV 脚漏电电流
HV=650V, VDD=12V
10
uA
供电部分(VDD 管脚)
VDD_ON
VDD 开启电压
7.5
V
VDD_OFF
VDD 欠压保护电压
7.0
V
VDD_Reg1
VDD 调制电压
FB 悬空
11.8
12
12.2
V
IVDD_st
VDD 启动电流
无开关工作
100
300
uA
IVDD_Op
VDD 工作电流
Fsw=60kHz
800
uA
IVDD_Q
VDD 静态电流
200
uA
4
HM2711



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com