Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM4089 Datasheet(PDF) 13 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4089
Description  Switch type 2-10 cell lithium battery charge management chip
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4089 Datasheet(HTML) 13 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM4089 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4089 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4089 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4089 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4089 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4089 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4089 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4089 Datasheet HTML 13Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4089 Datasheet HTML 14Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 14 page
background image
Page 13
脉冲指示。
取消充电时间限制功能,只需要将 TTC 脚接地即可。
充电状态指示
开漏输出脚
STAT1(绿灯)和 STAT2(红灯)指示如下表。
STAT1(绿灯)
STAT2(红灯)
指示状态
灭
灭
没有充电,无电池或睡眠模式
灭
亮
正在充电
亮
灭
充电完成
灭
0.5Hz 脉冲
故障状态(超时或过压)
灭
2Hz 脉冲
故障状态(充电暂停)
超时错误恢复
由工作流程图所示,
HM4089 提供充电超时错误(包括预充电超时和总充电时间超时)的
恢复机制。总结如下:
情况
1:VSRN 电压大于再充电阈值电压并发生超时错误。
恢复机制:由于电池对负载放电,自放电或者是电池移除,使得电池检测电压降到再充电
阈值电压以下,此时,
HM4089 清除错误状态,并进入无电池检测过程。此外,上电复位可以清
除这种超时错误状态。
情况
2:VSRN 电压低于再充电阈值电压并发生超时错误。
恢复机制:发生这种情况时,
HM4089 使能一个 IDETECT 电流。这个小电流可用来检测电池
在不在。只要电池电压低于再充电电压,该电流一直保持。如果电池电压高于再充电电压,那
么
HM4089 取消 IDETECT 电流,并执行情况 1 的恢复机制。就是一旦电池电压又低于再充电阈值
电压时,
HM4089 清除超时错误,并进入无电池检测过程。上电复位也可以清除这种超时错误状
态。
电池过电压保护
HM4089 内置过电压保护功能。当电池电压过高时,比如说电池突然移除时产生的过电压,
该功能可以保护器件本身和其他元器件。当检测到过电压时,该功能立即关闭充电器的
HIDRV
和
LODRV,并指示错误。当电池电压低于再充电阈值电压时,该错误解除。
Cycle-By-Cycle 限流保护
HM4089 内置过 Cycle-By-Cycle 限流保护功能。当检测到 SRP 和 SRN 检测电阻两端的压降
大于
130mV 时,立即关闭 PWM,直到下一周期 SRP 和 SRN 检测电阻两端的压降小于限流值。
Refresh 脉冲
当
BOOT-LX 压差小于 3.65V/3.9V,下管开 120ns,LX 脚下拉,外部自举电容充电。
内置过温保护
当
HM4089 内部结温超过 160℃时,充电停止,降低芯片功耗;当内部结温降至 140℃时,
充电重新启动。
恒压输出的微调
测出
SRN 脚恒压输出的电压值 VCV,把 VCV 向上微调,将微调电阻 RTRIM 接在 VTRIM 脚与
HM4089



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com