Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM4231 Datasheet(PDF) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4231
Description  Button battery charge management chip that can be powered by solar panel
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4231 Datasheet(HTML) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM4231 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4231 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4231 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4231 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4231 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4231 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4231 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4231 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4231 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
如果采用图5中的连接方式,那么恒压充电电压
VREG为:
VREG = 3.3+3.707×10
-6×Rx
其中,VREG的单位是伏特
Rx的单位是欧姆
当使用外部电阻调整恒压充电电压时,由于芯片内部和外部的温度不一致及芯片生产时的工艺偏差等原
因,可能导致恒压充电电压的精度变差和温度系数变大。
设定恒流充电电流
在恒流充电模式,计算充电电流的公式为:
ICH = 1188V / RISET
其中,ICH 表示充电电流,单位为安培
RISET 表示ISET管脚到地的电阻,单位为欧姆
例如,如果需要100毫安的充电电流,可按下面的公式计算:
RISET = 1188V/0.1A = 11.88kΩ
恒流充电电流可设置在10毫安到300毫安之间。
为了保证良好的稳定性和温度特性,RISET建议使用精度为1%的金属膜电阻。
通过测量ISET管脚的电压可以检测充电电流。充电电流可以用下面的公式计算:
ICH = (VISET / RISET) ×986
同时应用两个输入电源为电池充电
可以利用多种输入电源为电池充电,这些输入电源可以是USB接口输出的电压,也可以是墙上适
配器,或者是太阳能板等。图6示出一个同时使用其中的两种输入电源对电池进行充电的例子,当二者共
同存在时,第一输入电源具有优先权。M1为P沟道MOSFET,M1用来阻止电流从第一输入电源流入第二
输入电源,肖特基二极管D1可防止第二输入电源通过1K电阻消耗能量。在实际应用中,第一输入电源应
接到电压比较高,输出电流能力比较强的电源上,相比之下,第二输入电源应当接到电压比较低,输出
电流能力比较弱的电源上。
图6 同时使用两种输入电源为锂电池充电
再充电
当一个充电周期结束时,如果充电电流上升到再充电阈值以上时,
自动开始一个新的充电周期。
恒流/恒压/恒温充电
采用恒流/恒压/恒温模式对电池充电,如图3所示。在恒流模式,充电电流为1188V/RISET。如果
的功耗过大,器件的结温接近130℃,放大器Tamp开始工作,自动调整充电电流,使器件的结温
保持在大约130℃。
HM
8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com