Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM5811 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5811
Description  0.38A charging 0.7A discharging automatic switch machine Bluetooth charging stand SOC
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5811 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM5811 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5811 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5811 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5811 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5811 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5811 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
4
应用指南
开关机与自动检测
HM5811 可以自动检测负载接入并开机,自动识别最小负载电流为
12uA。当负载电流小于 5mA 时延时 16S 后自动
关机;同时也支持按键单击开机和长按关机,单击时按键时间须小于
500mS,长按时按键时间须大于于 2S。关机后,
若耳机不在仓待机电流仅
7uA。
内部
BAT 与 OUT 之间有一个 80KΩ的上拉电阻,芯片自动关机之后,若输出空载,则 OUT 电压等于电池电压,
若输出接有耳机,则根据耳机待机电流输出电压会不一样。若耳机放入后不能自动识别开机,可能是耳机待机电流
小于
12uA 而导致不能识别,这种情况可以在 OUT 脚到地额外增加一颗电阻,保证在最低电池电压情况下,额外增
加的电阻所消耗的电流与耳机电流之和大于
12uA。如果耳机电流较大,导致HM5811 关机后输出电压很低而不能满足
电压要求,可以在
BAT 和 OUT 之间额外增加一颗上拉电阻,阻值大小根据实际情况调整。
充电电流
如果电池电压低于
2.85V,为了延长电池寿命,HM5811 工作在涓流充电模式,涓流充电电流为 45mA;若电池电压高
于
2.85V,HM5811 工作在恒流充电模式,恒流充电电流为 0.38A;当电池电压达到 4.2V 后,HM5811 工作在恒压充电模
式,充电电流逐渐减小,当充电电流减小为
45mA 时,充电过程结束。
边充边放
HM5811 内置电源路径管理,支持边充边放功能,外部有适配器插入且
OUT 有负载接入时,适配器在给 BAT 充电的同
时给
OUT 负载提供电源,为提高安全性,边充边放路径也提供重载和短路保护,边充边放时若 OUT 发生重载或短路
保护,边充边放路径关闭,须将负载全部移除后保护将会自动恢复,保护发生时电池充电的路径仍然正常给电池充
电而不受影响。
智能温度控制
HM5811内部集成了智能温度控制功能,当芯片温度高于
120℃时,会自动减小充电或放电电流,从而控制芯片温度。
电池低压保护与低电提醒
工作时如果电池电压低于
3.2V,则 L2 会以 2HZ 频率快闪提醒电池电量较低,当电池电压低于 2.8V 则将输出关闭,
HM5811 进入待机模式。
输出重载与短路保护
升压输出发生重载或者短路后,升压输出会一直关闭,需要负载移除再重新接入,或者单击按键使升压恢复。
充电状态指示灯
L1 是充电指示灯,充电时 L1 以 1Hz 频率闪烁,充满电后 L1 常亮。
VBAT
L1
L2
4.2V
亮
灭
<
4.2V
1HZ闪烁
灭
HM5811
0.38A 充电 0.7A 放电自动开关机蓝牙充电座 SOC



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com