Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM2056 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM2056
Description  Ultra-low power consumption 4-wire resistive touch screen controller
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM2056 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM2056 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2056 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2056 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2056 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2056 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2056 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2056 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2056 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2056 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 19 page
background image
Page 4 of 20
电气特性
测试条件
: +VCC =IOVDD= +2.7V, fSAMPLE = 125kHz, fCLK = 16 x fSAMPLE = 2MHz, TA = −40℃至
+85℃,VREF = 2.5V,12-bit 模式, 数字输入为 GND 或 IOVDD, 除非特殊说明。
参数
条件
最小
典型
最大
单位
模拟输入
全面的输入范围
正端输入—负端输入
0
VREF
V
正端输入
-0.2
+VCC+0.2
V
输入范围
负端输入
-0.2
0.2
V
电容
25
pF
关机电流
0.1
μA
系统性能
分辨率
12
Bits
漏码
11
Bits
积分线性误差
±2
LSB
漂移误差
±6
LSB
增益误差
外部
VREF
±4
LSB
电源抑制比
70
dB
动态采样
转换时间
12
CLK
采样时间
3
CLK
转换率
125
kHz
开关驱动管
Y+, X+
6
Ω
等效电阻
Y−, X−
6
Ω
驱动电流
(1)
持续
100ms
50
mA
基准输出
内部基准电压
2.45
2.50
2.55
V
内部基准漂移
30
ppm/°C
静态电流
470
μA
关机电流
1
μA
基准输入
范围
1.0
VCC
V
输入阻抗
1
GΩ
电池检测
输入电压范围
0.5
6.0
V
采样电池
10
kΩ
输入阻抗
电池检测关闭
1
GΩ
精度
VBAT = 0.5V to 5.5V, 外部 VREF
= 2.5V,
-2
+2
%
HM2056



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com