Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM2056TS Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM2056TS
Description  Ultra-low power consumption 4-wire resistive touch screen controller
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM2056TS Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM2056TS Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2056TS Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2056TS Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2056TS Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2056TS Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2056TS Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2056TS Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2056TS Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2056TS Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 19 page
background image
Page 2 of 20
概要
HM2056 是一款 4 线电阻式触摸屏控制器,支持 1.5V 至 3.6V 的 I/O 接口,其中包括一个
带同步串口的 12 位 A/D 转换器,以及用来驱动阻性触摸屏的低导通电阻开关。HM2056 使用内
部+2.5V 参考电压或外部参考电压,可以进行绝对或比值测量。另外,HM2056 具有一个电池监
测通道、一个附加 A/D 输入端和一个片上温度传感器,并且在无需外部元件的情况下可以进行
触摸压力测量。
当使用外部参考电压时,HM2056 可以确保电源电压降至+2.2V 仍能正常工作;使用内部参
考电压时,可以确保降至+2.7V 仍能正常工作。在 2.7V 电源电压,125kHz 采样率下的 A/D 转
换器功耗典型值小于 750μW。
HM2056 采用独有的节电技术驱动触摸屏,系统功耗比同类产品低 75%。HM2056 的低功耗
性能使其成为电池供电系统的理想选择,如带电阻性触摸屏的个人数字助理和其它便携式设
备。HM2056 采用 16 引脚的 QFN 和 TSSOP 封装,额定的工作范围为-40℃至 85℃。
引脚结构
图 2
QFN16/TSSOP16 引脚分布
HM2056



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com