Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM2540C Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM2540C
Description  Dual channel DC motor driver
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM2540C Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM2540C Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2540C Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2540C Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2540C Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2540C Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
十、 输入/输出波形
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
6
5
4
3
2
1
D
C
B
A
Title
Number
Revision
Size
B
Date:
22-Sep-2011
Sheet of
File:
E:\E盘\规格书\规格图\规格图-0\ZBO\TC5561.ddb
Drawn By:
INA
INB
停止
停止
停止
停止
前进
后退
刹车
L
L
L
L
H
H
H
H
t
t
VM
-VM
0
输出 电压
( OUTA-OUTB)
十一、
应用参考电路图与 PCB 布线指导
注:图中 C2、C3(100nF)电容为置于 PCB 板上,可视所使用的马达干扰程度来使用或省去,当然并接
于马达上的那颗插件 104 不能省。在不同的应用中,C4、C5 可考虑只装一个:在 3V 应用中建议用一个 1uF
或以上;在 4.5V 应用中建议用一个 4.7uF 或以上;在 6V 应用中建议用一个 10uF 或以上;在 9V 应用中建议
用 22uF 或以上。均为使用贴片电容靠近 IC 之 VDD 管脚放置且电容的负极和 IC 的 GND 端之间的连线也需尽
量短。即不要电容虽然近,但布线、走线却绕得很远。VDD1 和 VDD2 连线尽量短,若非如此 VDD 应有各自的
电容。另外当使用大电解插件电容时,建议再并一个 100nF 于 VDD 脚上。
HM2540C
双通道直流马达驱动器



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com