Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM4041 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4041
Description  Boost Charger IC
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4041 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM4041 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4041 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4041 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4041 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4041 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4041 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4041 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4041 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4041 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
内部框图
VIN
STAT
LX
AGND / PGND
TS
ICHG
BAT
BS
HM4041
Charge
Control &
Protecion
Logic
BD
SEN
(
QFN)
VC
(
QFN)
SYSRT(QFN)
B-FET
LS-FET
HS-FET
(图 3)
PIN Description
SOP8
PIN NO.
QFN4-X4
PIN NO.
Name
Description
1
1,16
LX
开关节点,连接电感,电感值使用
1.5uH。
(LX 到 BD 引脚之间可增加一个正向肖特基二极管以提高充电效率。)
2
2
BS
Boost-Strap 引脚。 提供同步整流的 FET 栅极驱动,使用电容 22nF,连接
LX 到 BS。
3
3
VIN
电源输入引脚,有欠压和过压防护功能,在充电过程中,使
VIN 电压在正
常范围内。
VIN 到地需连接 MLCC 的电容,建议使用 4.7uF~10uF。
4
SEN
VIN 分压的检测输入。自动调节充电电流,芯片内部检测阈值 1.1 V。
4
5
STAT
显示充电状态,
STAT 脚位为开漏极结构。
充电中
STAT 为 Lo,充饱为 Hi-Z,异常时以 1Hz 的频率在 Lo 和 Hi-Z 之间
交互变换。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com