Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM2451 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM2451
Description  40V, 600mA step-down regulator circuit
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM2451 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM2451 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2451 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2451 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2451 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2451 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2451 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2451 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2451 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
电参数
Vin=12V, Ven=2V, Ta=25°C, 特殊条件除外。
符号
参数
测试条件
最小
典型
最大
单位
Vfb
反馈电压
0.778 0.794 0.810 V
Rsw
开关导通电阻
Vbst-Vsw=5V
500
mΩ
Iswleak
开关漏电流
Ven=0V, Vsw=0V
0.1
1
uA
Ilim
极限电流
1
A
Gcs
跨导
COMP to SENSE
3
A/V
Vin min
最小工作电压
4.2
V
Vin(UVLO)
欠压门限
3.3
4.2
V
Vin(UVLO)hys 欠压回差
0.8
V
Tss
软启动时间
FB 从 0 到 1.8V
0.5
msec
Fosc
震荡频率
1.4
1.8
2.2
MHz
Ton min
最小开关打开时间
100
ns
Isd
关机电源电流
Ven<0.3V
3
15
uA
Isq
静态电流
Vfb=0.9V,空载
200
uA
Temp
热关机
150
°C
Venh
En 高电平
1.6
2.0
V
En hys
En 回差
0.6
V
En Vclamp
En 钳位电压
7.5
V
管脚功能
管脚号
名称
功能
1
BST
自举脚。内部浮动高边MOSFET驱动管的正电源极。在该脚与SW之间连
接一个旁路电容。
2
GND
接地脚。它的连接尽可能接近输出电容,避开高电流开关路径。
3
FB
反馈。误差放大器的输入。一个连接输出和接地的外部电阻分压器与内
部+0.8V的参考比较以设置稳压电压。
4
EN
使能输入。把该脚电压拉到低于指定的门限将关闭芯片。拉到高于指定
的门限使芯片工作。悬空芯片关闭。
5
VIN
电源输入。所有内部控制电路供电,包括开关管。需要接一去耦电容到
地以减少开关尖峰。
6
SW
开关脚。这是高边开关输出。需要就近接一个低VF的肖特基二极管到地
以减少开关尖峰。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com