Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM5806 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5806
Description  mobile power solution IC
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5806 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM5806 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5806 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5806 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5806 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5806 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5806 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5806 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
E E
4
V
UV_BAT
电池欠压闭锁阈值电压
V
BAT下降
2.9
V
V
HYS_BAT
电池欠压闭锁迟滞
V
BAT上升
0.6
V
F
SW
工作频率
-
1
-
MHz
I
OUT
输出电流
V
BAT =2.9~4.2V VOUT=5V
-
1
-
A
I
LIM
周期电流限制
-
2
-
A
η
转换效率
V
BAT=4.2V
V
OUT=5.0V&IOUT=1A
90
-
-
%
D
MAX
最大占空比
-
-
85
-
%
I
END
放电结束电流
-
-
20
-
mA
T
OV
过温保护
-
-
150
-
℃
T
HYS
过温保护滞回
-
-
20
-
℃
V
RIPPLE
输出纹波电压
V
OUT=5.0V&IOUT=1A
-
100
-
mV
T
SHUT
输出无负载关闭检测时间
-
-
16
-
S
V
SHORT
短路保护电压
-
-
4.25
-
V
LED及KEY键部 分
F
LEDx_C
LEDx充电/低电量闪烁频率
-
1
-
Hz
T
DKEY
检测双击KEY键时间
-
1
-
S
I
KEY
KEY引脚上拉电流
-
5
-
μA
V
FLH
KEY引脚FLH驱动压降
I
LED=100mA
-
0.9
-
V
功能及参数
充电管理模块
HM5806
内部集成了完整的充电模块,利用芯片
内部的功率管对电池进行涓流、恒流和恒压充电。充
电电流由芯片内部设定,持续充电电流为 1.0A,不
需要另加阻流二极管和电流检测电阻。芯片内部的功
率管理电路在芯片的结温超过 100℃时自动降低充电
电流,直到 150℃以上将电流减小至 0。这个功能可
以使用户最大限度的利用芯片的功率处理能力,不用
担心芯片过热而损坏芯片或者外部元器件。
当 VCC 的输入电压超过 3.0V 并且大于电池电压
时,充电模块开始对电池充电。如果电池电压低于
2.9V,充电模块采用涓流模式(小电流)对电池进行
预充电。当电池电压超过 2.9V 时,充电模块采用恒
流模式对电池充电。当电池电压接近 4.2V 时,充电
电流逐渐减小,系统进入恒压充电模式。当充电电流
减小到充电结束阈值时,充电周期结束。完整的充电
过程为涓流-恒流-恒压。
充电结束阈值是恒流充电电流的 10%。当电池电
压降到再充电阈值以下时,自动开始新的充电周期。
移动电源管理方案



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com