Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM6618B2 Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM6618B2
Description  integrated USB Type-C
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM6618B2 Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM6618B2 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6618B2 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6618B2 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6618B2 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6618B2 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6618B2 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6618B2 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
4 概述
HM6618A/B 是一款集成 USB Type-C、USB Power Delivery(PD)3.0、QC3.0/2.0 CLASS A
快充协议、华为 FCP/SCP 快充协议、三星 AFC 快充协议、BC1.2 DCP 以及苹果设备 2.4A充
电规范的多功能 USB 端口控制器, 为 AC-DC 适配器、移动电源、车载充电器等设备提供
完整的 USB Type-C 端口充电解决方案。
HM6618A/B 内置的 TYPE-C 协议可以支持 TYPE-C 设备插入自动唤醒系统,智能识别插
头的正插与反插,实现连接。集成的 TYPE-C PD3.0 协议支持双向标记编码(BMC),集
成硬件的物理层协议和协议引擎,无需软件参与编解码。
HM6618A/B 支持 18W 输出功率。其中,HM6618A 广播 PDO 电压为 5V/9V,HM6618B
广播 PDO 电压为 5V/9V/12V。
HM6618A/B 是专为手机充电设备量身定制的高性价比方案。
HM6618A/B 通过一路可 Sink/Source 的电流源,连接到 AC-DC 或 DC-DC 的反馈引脚实
现动态调节电压的功能,不管是启动还是调压过程,都具备软启动/调压功能,实现电
压平顺过渡。
HM6618A/B 内建多种保护机制确保设备安全:包括动态过压/欠压/过流保护(可根据
设备请求的工作电压/电流按照比例调整保护点);启动监测(VBUS 输出前会监测端口
电压是否处于安全状态);DP/DM 和 CC1/CC2 过压保护。
HM6618A/B 集成30mΩ VBUS 通路功率开关管和内部放电通路,节省了外围器件,在
发生错误时也可以更快关闭输出并恢复到安全状态。
HM6618A/B 采用常见的 ESOP8 封装形式,提供最优化的 BOM 成本特性。
HM



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com