Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM5169 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5169
Description  600KHz automatic frequency adjustment, high efficiency
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5169 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM5169 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5169 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5169 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5169 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5169 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5169 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5169 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5169 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
图
1:HM5169 功能框图
八、操作
参 考 图
1 的【
HM5169 功能方框图】,可以理解
HM5169 的工作原理。
1、升压功能
HM5169 芯片使用恒频、峰值电流模式升压结构来
调整反馈电压。
在每个周期开时,
N 沟道 MOSFET 开关管 QB 被打
开,迫使电感电流上升。同时,开关管
QB 源端的电流被
测量,该电流被电流检测放大器转换成电压信号,该电
压信号和
COMP 端口的电压相比较。COMP 端口的输出
电压是
1.25V 的参考电压和反馈电压差值经过误差放大
器放大的结果,当二者相等时,
PWM 比较器关断开关管
QB,打开整流管,使电感的电流流到输出电容上,结果
电感电流减小。峰值电感的电流被
COMP 端口的电压调
控,
COMP 端口的电压反过来受到输出电压调控。因此
输出电压被调整使电感电流与负载相匹配。电流模式的
调整器结构提高了瞬态响应和控制环路的稳定性。
HM5169 芯片会产生与开关管 QB 栅驱动信号互补
的同步栅驱动信号。死区时间在内部被优化。互补的同
步栅驱动信号被用于驱动同步整流开关管,这有助于提
高转换器的整体效率。
2、应用说明
元件参考上面的“典型应用”电路
(
1)限流电阻选择
HM5169 芯片具有最大限制电流可调的特点。在输
入管脚和
SENSE 管脚之间连接一个电阻 RSENSE 来确定
最大限制电流(
ICL)
SENSE
CL
CL
R
V
I
/
ICL 单位是安培(A),RSENSE 单位是欧姆(Ohms),
VCL=0.060V。
当负载过载或短路条件发生时,输入电流值将被限
制在
ICL,该电流被允许流过限流管一段芯片内部设置的
时间,典型值是
500us。
(
2)UVLO 迟滞
HM5169 芯片具有 UVLO 迟滞可调的特点。4uA 下拉电
流沉(
current sink)被连接到 EN 管脚相连的电阻分压器,
HM5169



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com