Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM9882 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM9882
Description  External MOS average current type LED buck constant current driver
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM9882 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM9882 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9882 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9882 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9882 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9882 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
4
内部框图
应用说明
HM9882 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型
LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。
HM9882
采用了平均电流型的闭环恒流方式,可以通过
MODE 引
脚外接高低电平来实现
LED 输出的高低亮模式切换,同
时集成了模拟调光以及多种保护功能。
工作原理
HM9882 采用固定关断时间的控制方式和平均电流型的
闭环恒流方式对输出
LED 进行恒流驱动。当功率管导通
时,输入电流通过
LED,电感,功率管和电流采样电阻
到地,此时电感电流随着导通时间而斜坡增加,当电流
采样电阻的电压达到芯片内部误差放大器的基准阈值时,
功率管开始关断。在功率管关断过程中,电感电流通过
续流二极管,
LED 进行放电。经过一个芯片内部的固定
关断时间后,功率管重新开始导通,重复进行上述过程。
HM9882 在功率管开关过程中,闭环的调节 LED 的输出
的峰值电流大小,从而实现
LED 恒流输出的目的。
LED 平均电流设定
LED的平均电流由连接在CS和GND两端的电阻RCS决定:
th
= 힘⹏
其中,
RCS是输出平均电流采样电阻,100%亮度时的VREF
阈值为
300mV,50%亮度时的VREF阈值为150mV。
LED 高低亮模式设定
HM9882 集成了高低亮模式切换功能,通过 MODE 脚
可以对高低亮模式功能进行配置。具体配置方式如下:
MODE=H
MODE=L
LED=50%亮度
LED=100%亮度
为了减少功率管开关信号对
MODE脚的干扰,高低亮调
光应用时
MODE需要外接100nF的滤波电容到地;MODE
脚功能不用时,该脚不能悬空,需连接到
VDD或GND。
VDD 供电电阻选择
如果应用电路的输入电压大于
5.6V 时,则需要在 VDD
引脚增加供电电阻,供电电阻的电阻值选择大概可以参
考下表(实际应用可以在此基础上微调),更高输入电
压时也可以使用三极管进行供电。
输入电压
(V)
12V
24V
36V
48V
60V
供电电阻
(Ω)
3K3
7K5
12K
16K
20K
HM9882
外置
MOS 平均电流型 LED 降压恒流驱动器



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com