Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

PTR2000 Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # PTR2000
Description  PTR2000
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

PTR2000 Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  PTR2000 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers PTR2000 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers PTR2000 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers PTR2000 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
COPYRIGHT ©2002 ALL RIGHTS RESERVED 迅通科技 TEL:(0451)6349363
E-mail: sales@freqchina.com
2
Pin2:
CS, 频道选择,CS=0 选择工作频道 1 即 433.92MHz, CS=1 选择工作频道 2 即 434.33MHz
Pin3:
DO, 数据输出
Pin4:
DI, 数据输入
Pin5:
GND 电源地
Pin6:
PWR, 节能控制, PWR=1 正常工作状态, PWR=0 待机微功耗状态
Pin7:
TXEN, 发射接收控制,TXEN=1 时模块为发射状态,TXEN=0 时模块为接收状态。
五、模块工作模式控制及工作频道选择表
模块接脚输入电平
模块状态
TXEN
CS
PWR
工作频道号
#
芯片状态
00
1
1
接收
01
1
2
接收
10
1
1
发射
11
1
2
发射
XX
0
待机
六、说明
1、PTR2000 可与所有单片机如 80C31、2051、68HC08、PIC、Z8 等配合使用,直接接单片机的串口
或
I/O 口。
2、PTR2000 也可与计算机串口通信,此时需要在中间简单地接一个 232 电平转换芯片,如 MAX232。
七、硬件连接
1、PTR2000 无线 MODEM 的 DI 接单片机串口的发送。
2、PTR2000 无线 MODEM 的 DO 接单片机串口的接收。
3、用单片机的 I/O 控制模块的发射控制、频道转换和低功耗模式。
4、如果直接接计算机串口,可以用 RTS 来控制 PTR2000 无线 MODEM 的收—发状态转换(RTS 需经
电平转换)
。
八、软件编程
1、发送
(
1)通信速率最高为 20Kbit/s,也可工作在其他速率如 4800bps、9600bps 下,无需设置 PTR2000 的工
作速率。
(
2)发送数据之前需将模块置于发射模式,TXEN=1。
(
3)至少 5ms 后(接收到发射的转换时间需要),可以发送任意长度数据。
(
4)发送结束后将模块置于接收状态,TXEN=0。
(
5)发射到接收的转换时间为 5ms。
2、接收
(
1)将 PTR2000 置于接收状态,TXEN=0。
(
2)接收到的数据可直接送到单片机串口或经电平转换后送计算机。
5、待机模式
(
1)PWR=0 时,PTR2000 进入节电待机模式,功耗大约 8uA,在待机模式下不能接收、发射数据。
5、注意
(
1)编程时需注意,无信号时,PTR2000 的串口输出是随机数据,可定义一个简单的通信协议,如在
发送时在有效数据前加两个(或多个)字节的固定标志,在接收一方的软件中,检测到该固定标
志后作为正式数据的开始。
(
2)由于无线通信的特点,为了可靠通信,编程时应设计通信协议并考虑数据的纠检错,检错可采用
效验和方式或更好的
CRC 效验方式。



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com