Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

FRMS Datasheet(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # FRMS
Description  AC Reversible Motor SSR
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

FRMS Datasheet(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  FRMS Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers FRMS Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers FRMS Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers FRMS Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
156
http://www.jelsystem.co.jp
E-mail:ssr@jelsystem.co.jp
※本カタログの掲載内容については改良等の為変更する場合があります。ご使用に際しては、納入仕様書等でご確認ください。
※不明な点は弊社までお問い合わせください。
FRMS
項目
記 号
FRMS11-205H FRMS11-215H FRMS01-205H FRMS01-215H
単位
Item
Symbols
Unitsd
基準電源電圧
―
220
VACrms
Rated Line Voltage
最大負荷電流
IOMAX
515
5
15
AACrms
Maximum Load Current
最大使用電源電圧
VOMAX
242
VACrms
Maximum Load Voltage
ピーク繰り返しオフ電圧
VDRM
600
V
Peak Repetitive Off State Voltage
ピーク 1 サイクルサージオン電流
ISURGE
150
(50Hz)
200
(50Hz)
150
(50Hz)
200
(50Hz)
A
Peak 1 Cycle Surge Current
周波数
f
50、60
Hz
Frequency
最大入力電圧
VIMAX
26.5
VDC
Maximum Input Voltage
最大動作時電流
IIN
40.0
mADC
Maximum Input Current
耐電圧
VISO
2,500
1 分間(入力-出力-ケース間)
(Rh40 ∼ 60 %)
VACrms
Dielectric Strength
絶縁抵抗
RISO
108 以上 DC500V(入力-出力-ケース間)
(Rh40 ∼ 60 %)
Ω
Isolation Resistance
動作温度範囲
TOPR
−20∼+80
℃
Operating Temperature Range
保存温度範囲
TSTG
−25∼+85
℃
Storage Temperature Range
■ 定 格 Ratings
(Ta=25℃)
出
 
力
入
 
力
共
 
通
項目
記 号
FRMS11-205H FRMS11-215H FRMS01-205H FRMS01-215H
単位
Item
Symbols
Units
使用電源電圧範囲
VO
180 ∼ 242
VACrms
Load Voltage Range
開路時漏れ電流
ILEK
15.0 以下(V0 = 100V)
mAACrms
Off State Leakage Current
接触電圧降下
VSAT
1.5 以下
VACrms
On State Voltage Drop
最小動作電流
IOMIN
50
mA
Minimum Load Current
入力電圧範囲
VI
21 ∼ 26.5
VDC
Input Voltage Range
ピックアップ電圧
VP
21 以下
VDC
Pick-up Voltage
ドロップアウト電圧
VD
1以上
VDC
Drop-out Voltage
ターンオン時間
TON
1/2 Cycle + 1ms 以下
1ms 以下
Turn On Time
ターンオフ時間
TOFF
1/2 Cycle + 1ms 以下
Turn Off Time
入出力間容量
CIO
15 以下
PF
Capacitance
ゼロクロス機能
有 Built In
無 Not Built In
Zero Cross Turn On
海外安全規格
―
Approved Standards
■ 特 性 Electrical Characteristics
(Ta=25℃)
出
 
力
入
 
力
共
 
通



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com