Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LM3485SA Datasheet(PDF) 5 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

Part # LM3485SA
Description  3.3V power supply, half duplex
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LEIDITECH [Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.leiditech.com
Logo LEIDITECH - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

LM3485SA Datasheet(HTML) 5 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

  LM3485SA Datasheet HTML 1Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3485SA Datasheet HTML 2Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3485SA Datasheet HTML 3Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3485SA Datasheet HTML 4Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3485SA Datasheet HTML 5Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3485SA Datasheet HTML 6Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
|tPLH-tPHL|
tPDS
1
8
ns
使能到输出高
tPZH
RL = 110Ω,
(见图 5、6)
20
90
ns
使能到输出低
tPZL
20
90
ns
输入低到禁能
tPLZ
RL = 110Ω,
(见图 5、6)
20
80
ns
输入高到禁能
tPHZ
20
80
ns
关断条件下,
使能到输出高
tDSH
RL = 110Ω,
(见图 5、6)
500
900
ns
关断条件下,
使能到输出低
tDSL
RL = 110Ω,
(见图 5、6)
500
900
ns
参数
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
接收器
输入到输出传播
延迟从低到高
tRPLH
CL=15pF
见图 7 与图 8
80
150
ns
接收器
输入到输出传播
延迟从高到低
tRPHL
80
150
ns
|tRPLH − tRPHL|
tRPDS
7
10
ns
使能到输出低时间
tRPZL
CL=15pF
见图 7 与图 8
20
50
ns
使能到输出高时间
tRPZH
CL=15pF
见图 7 与图 8
20
50
ns
从输出低到
禁能时间
tPRLZ
CL=15pF
见图 7 与图 8
20
45
ns
从输出高到
禁能时间
tPRHZ
CL=15pF
见图 7 与图 8
20
45
ns
关断状态下
使能到输出高时间
tRPSH
CL=15pF
见图 7 与图 8
200
1400
ns
关断状态下
使能到输出低时间
tRPSL
CL=15pF
见图 7 与图 8
200
1400
ns
进入关断状态时间
tSHDN
NOTE2
80
300
ns
NOTE2:当/RE=1,DE=0 持续时间小于 80ns 时,器件必不进入 shutdown 状态,当大于 300ns 时,必
定进入 shutdown 状态。
接收器开关特性
12Mbps 通迅速率,256 节点 RS485/RS422 收发器
LM3485SA
3.3V 供电 半双工,
Rev :
www.leiditech.com
01.06.2018
5/13



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com