Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CD4052 Datasheet(PDF) 7 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # CD4052
Description  two-way four-choice analog switch circuit
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

CD4052 Datasheet(HTML) 7 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button CD4052 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd CD4052 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd CD4052 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd CD4052 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd CD4052 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd CD4052 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd CD4052 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd CD4052 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd CD4052 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
高
5
9
tPHZ
95
190
90
180
ns
注释
3
输出
禁止
时间
E →Vos
低
5
9
tPLZ
100
205
90
180
ns
注释
3
高
5
9
tPZH
130
260
55
115
ns
注释
3
输出
使能
时间
E →Vos
低
5
9
tPZL
120
240
50
100
ns
注释
3
失真
(正弦波响应)
5
9
0.25
0.04
%
注释
4
任意两个通道
之间的干扰
5
9
—
1
MHz
注释
5
串扰,使能端或
选择端到输出
5
9
—
50
mV
注释
6
关断态
5
9
—
1
MHz
注释
7
导通态频率响应
5
9
13
40
MHz
注释
8
注释:
Vis 是 Y 或 Z 端的输入电压,Vos 是 Y 或 Z 端的输出电压
1. RL=10KΩ到 VEE ;CL=50pF 到 VEE ; E = VSS;Vis=VDD (方波);如图 3 所示
2. RL=10KΩ;CL=50pF 到 VEE ; E = VSS;An=VDD (方波);测量 tPLH 时 Vis=VDD,RL 到 VEE; 测量 tPHL
时
Vis=VEE, RL 到 VDD,如图 3 所示
3. RL=10KΩ;CL=50pF 到 VEE ;E = VDD (方波);测量 tPHZ 和 tPZH 时,Vis=VDD,RL 到 VEE ;测量 tPLZ
和
tPZL 时;Vis=VEE,RL 到 VDD;如图 3 所示
4. RL=10KΩ;CL=15Pf;通道开通;Vis=VDD(P-P)/2(正弦波,在 VDD/2 处对称),fis=1KHz;如图 4 所
示
5. RL=1KΩ;Vis=VDD(P-P)/2(正弦波,在 VDD/2 处对称);20lg(Vos/Vis)=-50dB;如图 5 所示
6. RL=10KΩ到 VEE ;CL=15pF 到 VEE ; E 或 An=VDD (方波);干扰是│Vos│(峰值);如图 3 所示
7. RL=1KΩ;CL=5pF;通道关断;Vis=VDD(P-P)/2(正弦波,在 VDD/2 处对称);20lg(Vos/Vis)=-50dB;
如图
4 所示
8. RL=1KΩ;CL=5pF;通道开;Vis=VDD(P-P)/2(正弦波,在 VDD/2 处对称);20lg(Vos/Vis)=-3dB;如图
4 所示



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com