Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM809J Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM809J
Description  HM809X series low voltage reset detector
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM809J Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM809J Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM809J Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM809J Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM809J Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
HM809X 系列
(
 
 
 
 
■ 应用电路
■ 上电复位时间
 
 
 
■ 极限参数
Ver 1.0
 
项目
符号
说明
极限值
单位
VCC 
输入电压
6 
V 
 
电压
VRESET 
复位输出电压
-0.3~ VCC+0.3
V 
Icc 
VCC 输入电流
20 
mA 
 
电流
IRESET 
复位输出电流
20 
mA 
SOT23 
230 
mW 
 
功耗
 
PD 
SOT89‐3 
450 
mW 
Tw 
工作温度范围
‐40—85 
Tc 
存储温度范围
‐50—125 
 
℃
 
 
温度
Th 
焊接温度
260 
℃,10s 
■ 电学特性
HM809X
Ta=25℃
 
符号
参数
测试条件
最小
典型
最大
单位
VCC
工作电压
0℃≤Ta≤70℃
0.9
-
6.0
V
ICC
静态电流
VCC=5.5V,No Load
-
2
4
uA
Vth
检测电压
-
0.98Vth
Vth
1.02Vth
V
Trd
下降沿时间
VCC=Vth–100mV
-
150
-
ns
Trp
上复位时间
VCC=0to5V,No Load
100
350
600
ms
R/S/T:VCC=VTHmin,ISINK=1.2mA
-
-
0.3
 
VOL
复位输出
低电压
L/M/J:VCC=VTHmin,ISINK=3.2mA
-
-
0.4
 
V
R/S/T:VCC>VTHmax,ISOURCE=500uA
0.8VCC
-
-
 
VOH
复位输出
高电压
L/M/J:VCC>VTHmax,ISOURCE=800uA
VCC-1.5
-
-
 
V
ΔVth/ΔTa
温度系数
-30℃≤Ta≤70℃
-
±50
-
ppm/℃



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com