Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM5065 Datasheet(PDF) 13 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5065
Description  battery charge management chip
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5065 Datasheet(HTML) 13 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM5065 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5065 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5065 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5065 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5065 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5065 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5065 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5065 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5065 Datasheet HTML 13Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 13 page
background image
13
13
13
13
HM5065 演示板电路及使用说明
元器件
型号
封装
数量
芯片
QFN16
1
电感
4.7uH
1
钽电容
10uF
1206
3
陶瓷电容
0.1uF、
0603
1
肖特基二极管
S495
1
RS 电阻
0.067 欧姆或
0.1 并 0.2Ω
1206
1
LED 限流电阻
1k
0805
1
红绿共阳 LED
3mm
1
电路图:采用典型应用图 12。
演示版引脚及端口说明:
输入:Vin+ Vin-(编号 1)
输出:Bat+ Bat-(编号 2)
CS:
默认 4.2V 锰锂电池充电模式,CS 接 Vin。利用(编号 3)焊锡粘连;
如需 3.6V 铁锂电池充电模式,CS 悬空,需要更改(编号 3)禁止粘连即可;
CS=GND 停机模式,需要(编号 3)禁止粘连,将(编号 4)焊盘粘连即可。
严禁(编号 3)(编号 4)同时粘连。
TS:
默认不使用温度检测,TS=GND,如需使用,将(编号 6)打叉处导线割断,客户
可以根据 RNTC 电阻大小设计分压电阻,预留 TR1、TR2 两处 0805 焊盘。TR1 为
TS 到 Vin 电阻,TR2 为 TS 到 GND 电阻。
RS:
充电电流默认 1.5A,图上 RS 电阻 1206 电阻。客户可以根据需要自己设计更改。
RTRICK:接地,默认预充电电流为 10%恒流电流。
使用测试说明:
正确连接电源和电池,即可充电,充电中红灯亮,充电结束绿灯亮。
在恒流充电阶段,可以在电池正极端串联电流表,检测充电电流,电流表使用大量程档。
考虑到电流表内阻,不建议在测试最终充电完毕电池电压模式中串联电流表。内阻会引起关
断后电池的实际电压低于芯片本身关断电压。
如需驱动白光 LED,只需调整合适电流后,输出(编号 2)Bat+ Bat-分别接白光 LED
正极和负极。
注意选择肖特基二极管的反向漏电流小于 1uA,在充电结束或待机中电池可以通过肖特
基二极管反向漏电。
电池接反芯片不会损坏,但是电池会通过肖特基二极管、电感、RS 回路自身短路。
如需更换芯片,建议使用热风枪等焊接设备。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com