Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM4065 Datasheet(PDF) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4065
Description  5A multi-type battery charging management integrated circuit
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4065 Datasheet(HTML) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM4065 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4065 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4065 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4065 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4065 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4065 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4065 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4065 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4065 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
Rev 1.1
8
片外功率管驱动
HM4065的DRV管脚用于驱动片外MOS场效应晶体管的栅极,该管脚能够提供比较大的瞬态电流以快速接
通和关断片外
MOS场效应晶体管。在驱动2nF的负载情况下,上升时间和下降时间典型值为40nS。一般来
讲,一个导通电阻为
50毫欧的MOS场效应晶体管的等效电容大约为2nF。
HM4065内部有钳位电路,以保证DRV管脚的低电平比VCC管脚的电压低8V(最大值)。比如,假设VCC的
电压为
20V,那么DRV管脚的低电平为最小12V。这样,一些具有极低导通电阻的低压P沟道MOS场效应
晶体管可以与
HM4065配合使用,从而提高了充电器的工作效率。
回路补偿
为了保证电流调制回路和电压调制回路的稳定性,需要下面的回路补偿元件:
(1) 从COM1管脚到地之间接一个470pF的电容(图1中的电容C3)
(2) 从COM2到地之间串联连接一个120Ω的电阻和一个220nF的瓷片电容(图1中的电容R4和C4)
(3) 从COM3到地之间连接一个100nF的瓷片电容(图1中的电容C2)
(4) 图1中的电容C7的取值大致按照右式估算:C7=8×(R6/R7) (pF)
电池连接检查
HM4065没有电池连接检查功能。当电池没有连接到充电器上时,HM4065将输出电容作为电池充电到恒压
充电电压后,进入充电结束状态,由于
BAT管脚的工作电流对输出电容的放电效应,BAT管脚的电压将
慢慢下降到再充电阈值,
HM4065再次进入充电状态,充电器将在充电状态和充电结束状态之间循环,这
样在
BAT管脚形成一个锯齿波形,同时
输出脉冲信号表示没有安装电池。当电池连接端
BAT管脚的
外接电容为
10uF时,脉冲的频率大约为4Hz。
最好不要在充电器运行时将电池接入充电器,否则充电器可能在短时间内向电池灌入较大电流。
输入和输出电容
输入电容对输入电源起滤波作用,需要吸收在输入电源上产生的纹波电流,所以输入电容必须有足够的
额定纹波电流。在最坏情况下,输入电容的额定
RMS纹波电流需要达到充电电流的二分之一。
对输出电容的选择,为了降低输出端的纹波电压和改善瞬态特性,主要考虑串联等效电阻
(ESR)。一般来
讲,
10uF的输出电容可以满足要求。
电感的选择
在正常工作时,瞬态电感电流是周期性变化的。在
P沟道MOS场效应晶体管导通期间,输入电压对电感充
电,电感电流增加;在
P沟道MOS场效应晶体管关断期间,电感向电池放电,电感电流减小。电感的纹波
电流随着电感值的减小而增大,随着输入电压的增大而增大。较大的电感纹波电流会导致较大的纹波充
电电流和磁损耗。所以电感的纹波电流应该被限制在一个合理的范围内。
电感的纹波电流可由下式估算:
其中:
f是开关频率,300KHz
L是电感值
VBAT电池电压
VCC是输入电压
在选取电感值时,可将电感纹波电流限制在△
IL=0.4×ICH,ICH 是充电电流。请留意最大电感纹波电流
△
IL 出现在输入电压最大值和电感最小值的情况下。所以充电电流较低时,应该选用较大的电感值。
关于电感值的选择,请参考表
2:
Shenzhen H&M Semiconductor Co.Ltd
http://www.hmsemi.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com