Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM5420 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5420
Description  2 lithium ion/lithium polymer battery protection IC
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5420 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM5420 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5420 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5420 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5420 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5420 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5420 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5420 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5420 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5420 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 15 page
background image
5. 订货信息
 产品名称定义
6. 产品目录
过充电检测
电压
过充电释放
电压
过放电检测
电压
过放电释放
电压
放电过流检
测电压
充电过流检
测电压
向
0V
电池充
电功能
特性
代码
其他
功能
参数
型号
VCUn
VCRn
VDLn
VDRn
VDIP
VCIP
V0CH
-
-
H
-AB
4.35±0.025V
4.15±0.05V
2.30±0.08V
3.00±0.1V
300±30mV
-210±30mV
允许
A
A
H
-BB
4.35±0.025V
4.15±0.05V
2.30±0.08V
3.00±0.1V
200±30mV
-210±30mV
允许
A
A
H
-CB
4.28±0.025V
4.08±0.05V
2.90±0.08V
3.00±0.1V
200±30mV
-210±30mV
允许
A
A
H
-DB
4.28±0.025V
4.08±0.05V
2.25±0.08V
2.95±0.1V
200±30mV
-210±30mV
允许
A
A
H
-EB
4.28±0.025V
4.08±0.05V
2.25±0.08V
2.95±0.1V
150±30mV
-210±30mV
允许
A
A
H
-FB
4.30±0.025V
4.10±0.05V
2.90±0.08V
3.00±0.1V
200±30mV
-210±30mV
允许
A
A
H
-GB
4.28±0.025V
4.08±0.05V
3.10±0.08V
3.20±0.1V
200±30mV
-210±30mV
允许
A
A
H
-HB
4.38±0.025V
4.18±0.05V
2.40±0.08V
2.50±0.1V
200±30mV
-210±30mV
允许
A
B
H
-LB
4.25±0.025V
4.05±0.05V
2.80±0.08V
3.00±0.1V
200±30mV
-210±30mV
允许
B
A
H
-MB
4.45±0.025V
4.25±0.05V
2.25±0.08V
2.95±0.1V
200±30mV
-210±30mV
允许
A
A
H
-NB
4.28±0.025V
4.08±0.05V
2.80±0.08V
3.00±0.1V
200±30mV
-210±30mV
允许
B
B
H
-OB
4.25±0.025V
4.05±0.05V
2.80±0.08V
3.00±0.1V
100±15mV
-100±15mV 允许
B
B
备注:需要上述规格以外的产品时,请与本公司业务部联系。
特性代码说明
特性代码
说明
A
过充释放代码
A,详见 11.2.1 说明
B
过充释放代码
B,详见 11.2.2 说明
其他功能代码说明
其他功能代码
说明
A
有休眠功能
B
有过放自恢复功能
.
H
2 节锂离子/锂聚合物电池保护 IC
Shenzhen H&M Semiconductor Co.Ltd
http://www.hmsemi.com
4
HM5420



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com