Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM5308 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5308
Description  Wide input current mode boost DC-DC conversion control integrated circuit
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5308 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM5308 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5308 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5308 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5308 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5308 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5308 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5308 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5308 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5308 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
4
REV 1.0
详细描述
HM5308是电流模式固定频率升压或Flyback直流-直流转换控制集成电路。HM5308的输入电压范围是4.5V
至
32V,外围元器件少,应用简单。
HM5308内部包括带隙基准电压,误差放大器,300KHz振荡器,电流模式控制单元,斜坡补偿电路,芯片
关断电路,软启动电路和栅极驱动电路等。电流控制模式提高了系统的瞬态响应,简化了回路补偿。芯
片内部的软启动电路减小了上电时的浪涌电流。其他功能包括芯片关断功能,输出过压保护功能,内置
5V电压调制器和斜坡补偿等。
内部电压比较器监测输出电压,如果输出电压大于设计值的
1.065倍,DRV管脚输出低电平,外部N沟道
场效应晶体管关断;只有当输出电压下降到设计值的
1.01倍以下时,才允许DRV管脚输出高电平。
应用信息
输入电压范围
HM5308可用来实现升压或Flyback模式直流-直流转换控制,输入电压范围为4.5V 至 32V。
关断功能
SHDN管脚是高有效的芯片关断输入端。将此管脚接到高电平,
HM5308进入关断模式。在关断模式,内
部电路模块,包括
5V电压调制器,全部被禁止工作,工作电流极低。将此管脚接到低电平,
HM5308进入
正常工作模式。
+5V电压调制器
HM5308内部有一个+5V的电压调制器,此电压调制器在VCC管脚输出+5V电压,最大可输出4毫安电流,
为芯片内部低压电路和栅极驱动电路供电。
在
VCC管脚到地之间需要连接一个4.7μF或10uF电容。
不建议使用
VCC管脚为外部电路供电,否则可能影响栅极驱动能力。
当
HM5308被关断时(SHDN=high),5V调制器也被关断。
设置输出电压
输出电压由连接到
FB管脚的外部电阻分压网络设置,如图1所示。其计算公式为:
其中,
Vref是芯片内部基准电压,其典型值为1.205V。Vref的精度是±2%,另外,R1和R2的误差也会影
响输出电压的精度。
原理上输出电压可以高达
100V或以上,但是当输出电压高时,所需要的N沟道场效应晶体管(MOSFET)
的
Qg会比较大,开启电压也会比较高,所以最高输出电压的设置受限于DRV管脚的驱动能力。
N沟道场效应晶体管驱动 (DRV管脚)
HM5308内部集成有N沟道场效应晶体管(MOSFET)栅极驱动电路,驱动信号通过DRV管脚输出。DRV管脚
可以输出
800毫安电流,可以吸收1.5A电流。栅极驱动电路由内部5V电压调制器供电,所以DRV管脚高电
平为
5V。
输出电压过压保护
HM5308内部电压比较器监测输出电压,如果输出电压大于设计值的1.065倍,DRV管脚输出低电平,外部
N沟道场效应晶体管关断;只有当输出电压下降到设计值的1.01倍以下时,才允许DRV管脚输出高电平。
估算占空比
对于工作于连续导通模式
(CCM)的升压直流-直流转换器,其占空比为:
HM5308



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com