Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

M5918B Datasheet(PDF) 6 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # M5918B
Description  1.2A charging 1 A discharging Highly integrated mobile power SOC
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

M5918B Datasheet(HTML) 6 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button M5918B Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd M5918B Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd M5918B Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd M5918B Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd M5918B Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd M5918B Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd M5918B Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd M5918B Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd M5918B Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
9  功能描述
升压
HM5915 集成一个输出 5V,负载能力 1A 的升压 DCDC 转换器。开关频率 1.2MHz,3.7V
输 入,
5V/1A 时效率为 91%。 内置软启动功能,防止在启动时的冲击电流过大引起故障,集成
输 出过流,短路,过压,过温等保护功能,确保系统稳定可靠的工作。
按键
KEY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3    KEY 按键
按键连接方式如图
3 所示, 可识别长按键和短按键操作。
 按键持续时间长于
30ms,但小于 2s, 即为短按动作,短按会打开电量显示灯和升压输出。
 按键持续时间长于
2s, 即为长按动作, 长按会开启或者关闭照明 LED。
 小于
30ms 的按键动作不会有任何响应。
 在
1s 内连续两次短按键,会关闭升压输出、电量显示和照明 LED。
电量计和电量显示
HM5915 可灵活支持三颗、四颗电量显示灯方案, 通过内置智能识别算法,可自动识别外挂
几颗电量显示灯。
HM5915



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com