Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

ESOP16 Datasheet(PDF) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # ESOP16
Description  1.2A charging 1 A discharging Highly integrated mobile power SOC
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

ESOP16 Datasheet(HTML) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button ESOP16 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd ESOP16 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd ESOP16 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd ESOP16 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd ESOP16 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd ESOP16 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd ESOP16 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd ESOP16 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd ESOP16 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
25%≤C<50%
亮
1.5Hz 闪烁
灭
灭
C<25%
1.5Hz 闪烁
灭
灭
灭
三灯显示方式和四灯类似,每颗灯对应的电池电量如下表
D1
D2
D3
D4
三颗灯
3%
66%
100%
无
四颗灯
25%
50%
75%
100%
手机插入自动检测
HM5915 自动检测手机插入, 即刻从待机态唤醒,打开升压 5V 给手机充电,省去按键操
作, 支持无按键模具方案。
充电
HM5915 拥有一个同步开关结构的恒流、恒压锂电池充电器。当电池电压小于3V时,采用100mA涓流
充电;当电池电压大于
3V,进入恒流充电;当电池电压大于4.2V, 进入恒压充电。充电完成后,若电池电
压低于
4.1V后,重新开启电池充电。
HM5915 采用开关充电技术,开关频率 1.6MHz,最大充电电流 1.2A,充电效率最高到
93%。 自适应电源路径管理,优先给外部负载供电,支持边充边放。
HM5915 charger 会自动调节充电电流大小,来适应不同负载能力的适配器,确保不拉挂适配器。
电池类型
VSET 选择
HM5915 可以通过 VSET 引脚设定电池类型。当 VSET 悬空时,设定为 4.2V 电池;VSET 接 GND 时,
设定为
4.35V 电池;VSET 接 VREG 时,设定为 4.3V 电池。
LIGHT 照明
HM5915 内置 MOS 管, LIGHT PIN 可直接驱动照明 LED,最大驱动电流 100mA。当长按 KEY 键超
过
2s 时,可开启或者关闭 LED 照明。当不需要 LIGHT 功能时,将 LIGHT 接到 GND,HM5915 会自动检测
到没有
LIGHT 照明功能。
VREG
VREG 是一个恒开的 3.1V LDO,负载能力 30mA。
HM5915



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com