Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM7139 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM7139
Description  High-brightness light-emitting diode (LED) driver IC
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM7139 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM7139 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7139 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7139 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7139 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7139 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7139 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7139 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7139 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
电气参数:
(VCC=3.7V, TA=25℃,除非另有说明)
参数
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
输入电压范围
VCC
2.8
6
伏特
工作电流
IVCC1
RISET=1.8kΩ,ILED=0A
175
微安
禁止工作电流
IVCC2
VCE=0V
1
微安
LED管脚流出电流
ILED1
RISET=1.8kΩ
0.95
1
1.05
安培
LED管脚电流精度
-
5
+
5%
ILED=100mA×95%
30
ILED=350mA×95%
85
ILED=500mA×95%
120
ILED=900mA×95%
230
ILED=1.2A×95%
310
LED管脚电压差
VDROP
ILED=1.5A×95%
370
毫伏
CE输入低电平
VCEL
CE电压下降
0.6
V
CE输入高电平
VCEH
CE电压上升
2.0
V
ICEL
CE=GND, VIN=6V
-
1
CE输入电流
ICEH
CE=VIN=6V
1
uA
详细描述:
HM7139是用于驱动高亮度发光二极管 (LED)的电流调制集成电路,输出电流由外部电阻设置,最大输出
电流可达
1.5安培。
当
CE管脚为高电平,HM7139输入电压大于2.8V,并且大于LED正向导通电压加上所需的压差时,HM7139
正常工作,从
LED管脚输出恒定电流。
当由于环境温度过高,散热不良或者输入输出压差过大而导致
HM7139的结温达到135℃时,HM7139芯片
内部的功率管理单元自动降低
LED管脚的输出电流,使得芯片的温度不再上升。这个功能可以使用户最
大限度的利用芯片的功率处理能力,不用担心芯片过热而损坏芯片。在温度调制状态,虽然
LED电流变
小,但是
LED仍然有持续电流通过,LED不会被关断。这是热调制功能同热保护功能的最大不同。
应用信息:
设置
LED管脚的输出电流
HM7139用一个连接在ISET管脚到地之间的电阻RISET来设置强光状态LED管脚的电流,该电流的计算公式
如下:
ILED = 1800V / RISET
其中,
ILED是流出LED管脚的电流,单位是安培(A)
RISET是ISET管脚到地之间的电阻值,单位是欧姆(Ω)
例如,如果要使流出
LED管脚的电流为1A,则:
RISET = 1800V/1A = 1.8kΩ
为了保证良好的稳定性和温度特性,
RISET建议使用精度为1%的金属膜电阻,功率为1/10瓦即可。
通常情况下,在
ISET管脚没有外加电容时,在此管脚可以接一个阻值最大为30K的电阻。
芯片消耗功率的考虑
HM7139 所允许的最大功耗由下式所示:
PDmax=(TJ-TA)/θJA
Shenzhen H&M Semiconductor Co.Ltd
http://www.hmsemi.com
4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com