Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM7142 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM7142
Description  Single channel constant current LED control chip
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM7142 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM7142 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7142 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7142 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7142 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7142 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7142 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
HM7142
单通道恒流 LED 控制芯片
其中Vin 是AC输入电压,VLED 是每个 LED 灯工作电压降,ILED 是LED 导通电流。线路
中串联的LED 数量 N 越大,系统工作效率越高。
设计过程中,可以根据实际应用条件合理调节 V1,优化效率。
3、恒流控制,输出电流设置
HM7142 可以通过外部电阻精确的设定工作电流。
工作电流计算公式:
I=Vref/R2
注:布 PCB 线路时芯片要有良好的散热环境。
电解电容C1 值越大,电压Vin 纹波越小,
HM7142 输入Drive 端口电压纹波越小。C1 值
根据LED 灯管总工作电流而定:电流越大,C2 容值越大,一般取值4.7uF/400V~22uF/400V。
4、过温调节功能
为了提高芯片工作可靠性,
HM7142 采用过温调节设计,当驱动电源过热时,逐渐减小
输出电流,从而控制输出电流及温升,使电源温度保持在设定值,以调高系统可靠性。芯片
内部设定过温调节温度点为 125℃。
当芯片温度超过 OTP 点时输出功率会逐渐减小,以防止温度过高芯片损坏。因此在应用
时要考虑芯片的工作温度。输出功率随芯片温度变化曲线见下图:
输出功率随芯片温度变化曲线



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com