Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM7153 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM7153
Description  Linear step-down constant current controller
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM7153 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM7153 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7153 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7153 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7153 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7153 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7153 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
应用信息
DU1783 是一
流 IC,采用
结构和控制
频闪,低 E
制规定。其
元件就可以
高压供电
DU178集成
电,耗尽管
连 ,当CC
稳定在约5.
限功率输入
当PLIM电压
电压,减小
实现方式如
设定在市电
基准降额曲
息
一款高功率因
用了专利的临
制方法,具有
EMI 的优点,
其电源系统结
以实现非常优
成了耐压500V
管的高压端与
C在6-500V之
5V。
入
压大于2.5V时
小系统的输入
如下图,通过
电电压偏高时
曲线如图。
限功率
因数、输出无
临界蓄能线性
有输入功率因
满足行业内
结构简单,只
优秀的特性。
V的耗尽管为
恒流源输出端
之间时,DU1
时,DU1783会
输出功率,降
过改变R1和R2
时,适度降低系
输入原理图
无频闪的线性
性恒流驱动电
因数高,输出
内相关法规的
只需很少的外
为IC内部电路
端CC在内部
783的VCC两
会降低内部基
降低IC温升,
2的比值,可
系统功率。内
性恒
电路
出无
的强
外围
路供
部相
两端
基准
,其
可以
内部
输出
DU
个电
可变
电流
PCB
D
VC
地线
尽量
更多
出电流
U1783的电流
电阻来实现,
变电流源的工
流设定由如下
B板及散热设
U1783在PCB画
C旁路电容
线 芯片的GN
量增加地的面
多设计方法,
线性降
内部基准降
流设定通过在
其设定计算
ICC =0.2
工作电流由IC
下公式计算得
IVC=0.4
设计
画板时需注意
应尽量靠近
ND部分有散
面积,以减小
,请参考:
降压恒流
降额曲线
在CSS引脚上
算公式为:
22/RCCS
C内部自动调
得出:
4/RVCS
意以下事项:
近芯片的VCC
散热焊盘,内部
小热阻,增强
《
流控制器
对地并联一
调整,其最大
和GND引脚
部接地,应
强散热能力。
设计工具》
器
大
脚。
HM7153



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com