Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM7163 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM7163
Description  single channel dimmable LED constant current driver chip
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM7163 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM7163 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7163 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7163 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7163 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7163 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7163 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7163 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
- 4 -
温度补偿
当
LED 灯具内部温度过高,会引起 LED 灯出现严重的光衰,降低 LED 使用寿命。
HM7163集成了温度补偿功能,
当芯片内部结温超过
110ºC 时,将会自动减小输出电流,以降低灯具内部温度。
系统方案设计
LED1
LEDn
1
3
4
OUT
GND
REXT
DIM
220V~
C1
Vin
8
5
VIN
DIM
Rext
图
1.
HM7163 应用电路原理图
 效率设计理论
图
1 所示的应用电路工作效率计算如下:
IN
LED
LED
IN
LED
LED
IN
LED
V
V
*
n
I
*
V
I
*
V
*
n
P
P
η
其中
Vin 是系统输入电源电压,VLED 是单个 LED 工作电压降,ILED 是 LED 导通电流。可看出系统串联的
LED 数量 n 越大,系统工作效率越高。
系统设计过程中,需根据应用环境调整
HM7163 的 OUT 端口工作电压,优化 η 值。
LED 串联数量设计
系统串接的
LED 数量设计需考虑以下两个方面:
1)
图
1 电路中,OUT 端口电压 VOUT = Vin – n*VLED ,为保证芯片正常工作,需保证 OUT 端口电压 VOUT > VOUT_MIN;
2)
芯片
OUT 端口电压越低,系统工作效率越高。
综合以上两点,
HM7163 的 OUT 端口工作电压范围为 VOUT_MIN ~ VOUT_MAX,系统串接的 LED 数量 n 计算为:
LED
OUT_MIN
LED
OUT_MAX
V
V
Vin
n
V
V
Vin
 输入电解电容设计
输入电解电容
C1 值越大,电压 Vin 纹波越小,
HM7163 OUT 端口电压纹波越小。C1 值根据LED 灯管总工作
电流而定:电流越大,
C1 容值越大,一般取值 4.7uF/400V~22uF/400V。具体计算方法如下:
滤波电容
C1 容值:
ΔV
t
*
I
C
LED
1
公式中,
ILED 为整个方案中的恒流电流,时间 t :在 50Hz 时约为(1/4)*(1/fAC) = 5ms,
ΔV 是 OUT 端
口电压纹波。
HM7163 单通道可调光 LED 恒流驱动芯片



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com