Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM7165 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM7165
Description  Thyristor dimming high power factor linear constant current LED driver chip
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM7165 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM7165 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7165 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7165 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7165 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7165 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7165 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7165 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7165 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
- 4 -
功能表述
是一款高功率因数
LED 线性恒流驱动芯片,工作于分段式自动切换模式。并支持可控硅调光,整个调
光过程,
LED 亮度均匀变化。芯片集成过压保护,过温保护等功能,提升系统应用可靠性。
 输出电流
具有
4 个电流驱动端口,每个端口输出电流通过外置电阻 R 进行调节,
R
V
I
rext
OUT
,各级开关
逐级开启时输出电流如下:
R
I
OUT
62
.
0
1
、
R
I
OUT
75
.
0
1
、
R
I
OUT
85
.
0
1
、
R
I
OUT
90
.
0
1
系统输出电流等于在各个端口电流对应占空比值的叠加后的平均值。
在系统灯珠压降为固定值下,输出平均电流与
REXT 电阻关系曲线如下:
 输出
LED 灯珠压降及各段灯珠比例设计
芯片各
OUT 端口开启电压恒流点
out
U
=5.0V(I=30mA),当各 OUT 端口灯珠压降比例依次为 8:2:2:1 时,
系统获得较佳的光效和较高的功率因素(
PF>0.98),如果想获得更高的光效,可适当调整各段灯珠比例,如调
整
OUT1 或 OUT2 端口 LED 灯珠压降的比例值。
 过温保护
提供过温保护功能,当内部温度高于过温保护点,芯片会自适应降低各个
OUT 端口的输出电流,
降低功耗,保证系统的可靠性。
 过压保护
提供
OVP 过压保护功能,当系统工作在正常工作电压范围外,芯片承受热量多大降低可可靠性
性能,可通过
OVP 端口设置输入电压关断点。不使用此功能时,OVP 端口连接芯片 GND 端口。
 增大输出电流的措施
内部有温度补偿电路,因此要增大输出电流,就必须有良好的散热措施,保证
芯片的正
常工作温度。
1)系统采用铝基板;
2)增大
HM7165 衬底(GND)的覆铜面积;
3)增大整个灯具的散热底座
支持芯片并联应用方案。若系统输出功率过大导致芯片温度高时,可以采用多颗
芯片并
联的应用方案。
可控硅调光高功率因数线性恒流
LED 驱动芯片



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com