Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM7168 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM7168
Description  2-segment dimming/coloring linear constant current LED driver chip
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM7168 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM7168 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7168 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7168 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7168 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7168 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7168 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7168 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7168 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7168 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
- 4 -
功能描述
是可分段调光/调色温 LED 恒流驱动控制电路,适用于 200V~240V AC 输入电压,恒流精度小于
±4%。
当
在分段调节亮度应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变输出电流的大小,从而改变 LED
灯的亮度,调节比例可以通过外接 REXT 电阻进行调整。
开关第一次开启
1
rext
R
0.6
1
I 
,开关第二次开启
2
rext
R
0.6
2
I 
,调光比例为 100%,X%,
2
rext
rext1
R
R
%
X
或 X%,100%,
1
rext
rext2
R
R
%
X
。
当
在分段调节色温应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变两路输出端口开关状态,实现两
路不同颜色 LED 灯的交替亮灭以实现调节色温的目的,调节外接 REXT 电阻可对系统输出功率进行调节。
芯片输出电流通过 REXT 电阻进行调节。
开关第一次开启
1
rext
R
0.6
1
I 
,开关第二次开启
2
rext
R
0.6
2
I 
。
系统开关切换和复位时间描述
系统方案的开关切换时间由芯片 VDD 端口控制,电容取值大小与复位时间关系曲线如下图 1,建
议取值 1uF,电容耐压值 16V。
系统方案的复位时间由芯片 VCC 端口控制,电容取值大小与复位时间关系曲线如下图 2,建议取
值 4.7uF,电容耐压值 16V。
图 1 系统切换时间曲线图
图 2 系统复位时间曲线图
HM7168 2 段调光/调色线性恒流 LED 驱动芯片



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com