Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

HM8872 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM8872
Description  8W single channel class F wide voltage audio power amplifier
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM8872 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM8872 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8872 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8872 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8872 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8872 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8872 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8872 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8872 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
FREQUENCY VS OUTPUTPOWER
6
8
10
12
14
VDD=7.4V,RIN=8.2K RL=4 OEM,D类
FREQUENCY VS OUTPUTPOWER
3
4
5
6
7
8
VDD=7.4V,RIN=8.2K RL=4 OEM,AB类
█
HM8872应用说明
0
2
4
200
300
600
1000 2000 4000 6000 8000 10000
FREQUENCY(HZ)
THD=1%
THD=10%
0
1
2
3
200
300
600
1000
2000
4000
6000
8000 10000
FREQUENCY(HZ)
THD=1%
THD=10%
●
●
HM8872是一款AB类D类可选的音频功率放大器,通过MODE功能键可对功放进行AB类D类的选择。
应用说明
MODE功能
MODE
芯片功能模式
高电平
D类功率放大器
低电平
AB类功率放大器
█
●
●
外部器件选择
性能,也要求正确选择外围元器件。
HM8872在单位增益稳定,因此使用的范围广。通常应用单位增益放大来降低THD+N,使信噪比最大化。
但这要求输入的电压最大化
通常的音频解码器能够有1Vrms的电压输出
正确选择外围元器件才能够确保芯片的性能,尽管HM8872能够有很大的余量保证性能,但为了确保整个
低平
率大
█
●
但这要求输入的电压最大化,通常的音频解码器能够有1Vrms的电压输出。
输入电阻(Ri)
HM8872内部设有两级的放大,第一级增益可通过外置电阻进行配置,而第二级增益是内部固定的。通过
选择输入电阻的参数值可以配置放大器的增益:
K
Ω
× 200
2
●
输出与反馈的平衡取决于电路的阻抗匹配情况,CMRR,PSRR和二次谐波失真的消除也可以得到优化。
因此采用精度为1%的电阻优化的效果更为显著。在PCB布局时,输入电阻应尽量的靠近芯片的输入引脚以获
得更好的信噪比效果和更高的输入阻抗。低增益和大电压信号可以使得芯片的性能更为突出。
Ri
k
K
Gain
+
Ω
Ω
×
=
6
200
2
█
●
●
容采用低阻抗陶瓷电容,尽量靠近芯片电源 供电度引脚,因为电路中任何电阻,电容和电感都可能影响到功率
转换的效率。一个470uF或更大的电容放置在功率电源的附近会得到更好的滤波效果。典型的电容为470uF的
退耦电容Cs
HM8872是一款高性能的音频功率放大器,需要适当的电源退耦以确保它的高效率和低谐波失真。退耦电
在放大器的应用中,电源的旁路设计很重要,特别是对应用方案的噪声性能及电源电压抑制性能。
4
电解电容并上1uF的陶瓷电容。
HM8872



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com