Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

14CEC Datasheet(PDF) 2 Page - M-System Co.,Ltd.

Part # 14CEC
Description  Space-saving power converter 14-UNIT series
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MSYSTEM [M-System Co.,Ltd.]
Direct Link  https://www.m-system.co.jp/
Logo MSYSTEM - M-System Co.,Ltd.

14CEC Datasheet(HTML) 2 Page - M-System Co.,Ltd.

  14CEC Datasheet HTML 1Page - M-System Co.,Ltd. 14CEC Datasheet HTML 2Page - M-System Co.,Ltd. 14CEC Datasheet HTML 3Page - M-System Co.,Ltd. 14CEC Datasheet HTML 4Page - M-System Co.,Ltd. 14CEC Datasheet HTML 5Page - M-System Co.,Ltd. 14CEC Datasheet HTML 6Page - M-System Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
机型: 14CEC
http://www.m-system.co.jp/
14CEC规格书
CS-4934 Rev.3 Page 2/6
◆特殊规格
不写入:无特殊规格
/Q:特殊规格(从特殊规格之项另请选择)
特殊规格
◆涂层(详细内容请参照公司网页)
/C01: 硅涂层
/C02: 聚氨酯涂层
/C03: 橡胶涂层
附带品
■钳式传感器(导线型 CLSA)
●用于「0~5A」~「0~75A」
钳式传感器: CLSA-08
电缆线: CLSA-08C-30
适用电缆线径: ø10.0以下
传感器导线: AWG 22
重量: 约45g
●用于「0~100A」
钳式传感器: CLSA-12
电缆线: CLSA-08C-30
适用电缆线径: ø16.0以下
传感器导线: AWG 22
重量: 约70g
●用于「0~125A」~「0~300A」
钳式传感器: CLSA-30
适用电缆线径: ø24.0以下
传感器导线: AWG 18(200mm)
重量: 约200g
●用于「0~350A」~「0~500A」
钳式传感器: CLSA-50
适用电缆线径: ø36.0以下
传感器导线: AWG 18(200mm)
重量: 约300g
■钳式传感器 (螺丝端子型 CLSB)
连接螺丝方式: M3螺丝端子连接 (螺丝的许容扭矩为0.5N·m)
端子螺丝材质: 铁表面镀镍
次级侧电线: AWG 22以上(请使用双绞线,在30m以内使用)
●用于「0~5A」~「0~50A」
钳式传感器: CLSB-05
适用电缆线径: ø10.0以下
重量: 约45g
●用于「0~60A」~「0~100A」
钳式传感器: CLSB-10
适用电缆线径: ø16.0以下
重量: 约80g
●用于「0~125A」~「0~200A」
钳式传感器: CLSB-20
适用电缆线径: ø24.0以下
重量: 约200g
●用于「0~225A」~「0~400A」
钳式传感器: CLSB-40
适用电缆线径: ø35.0以下
重量: 约300g
●用于「0~500A」~「0~600A」
钳式传感器: CLSB-60
适用电缆线径: ø35.0以下
重量: 约360g
使用传感器时请注意以下3点。
1.根据吻合状态,输出值有变化的可能性。
2.端子盖的允许装卸次数约为100次。
3.传感器有时会发出响声,但是不影响其性能的发挥。
机器规格
构造: 盒子形、表面端子构造
连接方式: M3.5螺丝端子连接(螺丝的许容扭矩为 0.8N·m)
端子螺丝材质: 铁表面镀镍
机壳材质: 黑色耐燃性树脂
隔离: 传感器磁芯-传感器输出・输入-输出-辅助电源间
输入波形: 3次谐波含量15%以下 (不包括400Hz)
输出范围: 0~120% (1~5V DC时)
零点调整范围: -5~+5% (可从前面调整)
量程调整范围: 95~105% (可从前面调整)
输入规格
工作范围: 额定电流的0~120%
频率: 50/60/400Hz
过载能力
・CLSA-08: 120A(持续)
・CLSA-12: 300A(持续)
・CLSA-30: 360A(持续)
・CLSA-50: 600A(持续)
・CLSB-05: 100A(持续)
・CLSB-10: 200A(持续)
・CLSB-20: 300A(持续)
・CLSB-40: 600A(持续)
・CLSB-60: 720A(持续)
注)要在440V以下的电路使用。
输出规格
■输出电流 (制造可能范围)
输出范围: 0~20mA DC
输出量程: 1~20mA DC
输出零点电流: 输出量程的1.5倍以下
允许负载电阻: 使变换器的输出端子间的电压为12V以下的电
阻值
■电压输出 (制造可能范围)
输出范围: 0~12V DC
输出量程: 5mV~12V
输出零点电压: 输出量程的1.5倍以下
(但是,输出电压应在0.5V以上)



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com