Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

UPD16601 Datasheet(PDF) 8 Page - NEC

Part # UPD16601
Description  MOS Integrated Circuit
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NEC [NEC]
Direct Link  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPD16601 Datasheet(HTML) 8 Page - NEC

Back Button UPD16601 Datasheet HTML 4Page - NEC UPD16601 Datasheet HTML 5Page - NEC UPD16601 Datasheet HTML 6Page - NEC UPD16601 Datasheet HTML 7Page - NEC UPD16601 Datasheet HTML 8Page - NEC UPD16601 Datasheet HTML 9Page - NEC UPD16601 Datasheet HTML 10Page - NEC UPD16601 Datasheet HTML 11Page - NEC UPD16601 Datasheet HTML 12Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
µPD16601
8
絶対最大定格(TA =25℃,VSS(D),(A),(C)=0V)
項   目
ロジック部電源電圧
ロジック部入力電圧
ロジック部出力電圧
ドライバ部電源電圧
映像信号入力電圧
ドライバ出力電圧
ドライバ出力電流
動作温度範囲
保存温度範囲
略   号
VDD1
VIN
VO1
VDD2(D),(A)
VIN(A)
VO2
IO2
TA
Tstg
定   格
−0.5∼+6.5
−0.5∼VDD1+0.5
−0.5∼VDD1+0.5
−0.5∼+15
−0.5∼VDD2+0.5
−0.5∼VDD2+0.5
±10
−10∼+75
−40∼+125
単位
V
V
V
V
V
V
mA
℃
℃
推奨動作範囲(TA =−10∼75℃,VSS(D),(A),(C)=0V)
項   目
ロジック電源電圧
ハイレベル入力電圧
ロウレベル入力電圧
ドライバ電源電圧
映像信号入力
ドライバ出力電圧
バイアス電流
バイアス電圧
略   号
VDD1
VIH
VIL
VDD2
VIN(A)
VO
IBIAS1, 2
VBIAS1
VBIAS2
単位
V
V
V
V
V
V
μA
V
V
MIN.
3.0
0.8 VDD1
0
11.5
VSS+1.0
VSS+1.0
100
4.0
VDD2−8.0
TYP.
3.3
12.5
5.0
VDD2−7.0
MAX.
3.6
VDD1
0.2 VDD1
13.5
VDD2−1.0
VDD2−1.0
6.0
VDD2−6.0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com