Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SA51 Datasheet(PDF) 3 Page - Cirrus Logic

Part # SA51
Description  H/BRIDGE MOTOR DRIVER/AMPLIFIER
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  APEX [Cirrus Logic]
Direct Link  http://www.cirrus.com
Logo APEX - Cirrus Logic

SA51 Datasheet(HTML) 3 Page - Cirrus Logic

  SA51 Datasheet HTML 1Page - Cirrus Logic SA51 Datasheet HTML 2Page - Cirrus Logic SA51 Datasheet HTML 3Page - Cirrus Logic SA51 Datasheet HTML 4Page - Cirrus Logic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
APEX MICROTECHNOLOGY CORPORATION • TELEPHONE (520) 690-8600 • FAX (520) 888-3329 • ORDERS (520) 690-8601 • EMAIL prodlit@apexmicrotech.com
3
TYPICAL PERFORMANCE
GRAPHS
SA51
Typical performance curves with Vcc = 12V, PWM at 45kHZ and case temperature at 25°C, unless otherwise specified.
���
���
����
����
����
����
����
����
����
���������������������
����
����
�
�
�
�����������������
�������������������
��
��
��
��� � �� �� �� �� ���
�
�
�
��
��
��
��
��
����������������������
�����������������
��
��������������������������
�
��
�� ��
��
��
��
��
�
�
�
�
�
��
��
��
��
���
��������������
�
��
��
��
��
��
��
��
�������������������
������
���
�
��
��
���
���������������
���
���
���
���
����
����
����
����������������������
���
���
���
���
���
�
�������
�
� ������
�
�
������
�
� ������
����������������������
�
�
�
�� ��
�� ���
�
���
���
���
���
���
������������������������
����������������������������
��������������������������
���
���
���
��
�� ��� ���
�����������������������
�
���
�
���
�
���
�
�������������������
��
�����������������������
��
��
���
��
��
��
���
���
�������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
���������������������������
����������������
�����
����
����
����
�������



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com