Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CR2012 Datasheet(PDF) 2 Page - ifm electronic Ltd.

Part # CR2012
Description  E/A-Modul digital und analog für System R 360
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  IFM [ifm electronic Ltd.]
Direct Link  https://www.ifm.com/
Logo IFM - ifm electronic Ltd.

CR2012 Datasheet(HTML) 2 Page - ifm electronic Ltd.

  CR2012 Datasheet HTML 1Page - ifm electronic Ltd. CR2012 Datasheet HTML 2Page - ifm electronic Ltd. CR2012 Datasheet HTML 3Page - ifm electronic Ltd. CR2012 Datasheet HTML 4Page - ifm electronic Ltd. CR2012 Datasheet HTML 5Page - ifm electronic Ltd. CR2012 Datasheet HTML 6Page - ifm electronic Ltd. CR2012 Datasheet HTML 7Page - ifm electronic Ltd. CR2012 Datasheet HTML 8Page - ifm electronic Ltd. CR2012 Datasheet HTML 9Page - ifm electronic Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
CR2012
Technische Daten
Anzeige- und Bedienelemente
Anschlussstecker
Drehschalter-Codierung
Betriebszustände (LEDs)
Steuerungssysteme
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen
25.04.2013
Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor!
CR2012 / Seite 2
LED
Zustand
Beschreibung
PWR (grün)
AUS
keine Versorgungsspannung
EIN
Modul im Stand by-Modus
CANopen-Status: PREOPERATIONAL/PREPARED
Ausgänge = AUS
1 x EIN
Modul im Stop-Modus
CANopen-Status: STOP
Ausgänge = AUS
2,5 Hz
Modul aktiv
CANopen-Status: OPERATIONAL
Ausgänge werden aktualisiert
DIA (rot)
AUS
Kommunikation ok
EIN
Kommunikation gestört, CAN-Bus Off
1 x EIN
Kommunikation gestört:
• CAN Error Warning Level überschritten
2 x EIN
• NodeGuard-/Heartbeat-Fehler
(wenn NodeGuarding/Heartbeat aktiviert ist)
3 x EIN
• keine Synch-Objekte
(wenn Synch-Überwachung aktiviert ist)
IN (gelb)
AUS
Eingang ist nicht angesteuert
EIN
Eingang ist angesteuert
OUT (gelb)
AUS
Binärer Ausgang ist nicht angesteuert (AUS)
Analoger Ausgang:
PWM-Sollwert < 1% Messbereich
EIN
Binärer Ausgang ist angesteuert (EIN)
Analoger Ausgang:
PWM-Sollwert > 2% Messbereich
Schalter
Stellung
Beschreibung
S1
0
1000 kBit/s
Baudrate
1
800 kBit/s
2
500 kBit/s
3
250 kBit/s
4
125 kBit/s
5
100 kBit/s
6
50 kBit/s
7
20 kBit/s
8...E
nicht definiert
F
Einstellung über Objektverzeichnis (Default)
S2
0
nicht definiert
Node-ID
1...E
1...14
F
Einstellung über Objektverzeichnis (Default)
0 •
E
•
S1
Node-IDH
S2
Node-IDL
Drehschalter
hex-codiert
LEDs
X1
X2
X3
Drehschalter
hex-codiert
AMP
Crimpstecker
S1
Baudrate
S2
Node-ID



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com