Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

RSPC48B Datasheet(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # RSPC48B
Description  La grande flessibilità della guaina RSP la rende particolarmente adatta a tutte quelle applicazioni dove è richiesto un elevatissimo numero di piegamenti.
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

RSPC48B Datasheet(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  RSPC48B Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers RSPC48B Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
www.teaflex.com
PER ROBOT - FOR ROBOT
GUAINA IN POLIAMMIDE - POLYAMIDE CONDUIT
DATI TECNICI
TECHNICAL DATA
Esempio d’ordine / Order example:
RSP F 23 G
RSP Codice / Code
F
Profilo: F Fine - C Grosso / Profile: F Fine - C Coarse
23
Diametro Nominale Guaina / Nominal width
G
Colore / Color
+
95
-
50
°C
Caratteristiche
Characteristics
Valori
Values
Unità di misura
Unit (Measures)
Norme di riferimento
Reference standards
Caratteristiche meccaniche
Mechanical characteristics
Prova d’urto
Impact strength
>1 / [2]
(-45°C)
J / [classe, class]
IEC EN 61386
>6 / [4]
(-15°C)
J / [classe, class]
IEC EN 61386
>20 / [5]
(23°C)
J / [classe, class]
IEC EN 61386
Schiacciamento
Compression strength
Forza di Compressione Deform. sotto carico Deformaz. residua
N
Metodo interno /
Internal method
[20% / 2 min.]
(50x50 mm)
Prove effettuate con guaine:
Tested with conduit:
Compression force
Deform. under load Residual deformation
∅ 12 profilo F
∅ 12 profile F
≥ 130
2,4 mm
3%
∅ 29 profilo C
∅ 29 perfil C
≥ 240
5,8 mm
2%
∅ 48 profilo C
∅ 48 perfil C
≥ 110
9,6 mm
2%
Flessione
Fatigue strenght
≥ 15.000.000
(23°C)
cicli / cycles
Metodo interno / Internal method
Resistenza alla trazione con un
raccordo TEAFLEX JAW-FIT
Pull-out strenght with
TEAFLEX JAW-FIT fittings
Cod. articolo raccordo
∅ guaina
Profilo
Forza di trazione
Pulling force
Allungamento residuo
Residual elongation
Ref. connector number
conduit ∅
Profile
8BSM12P11
∅ 12
F
≥ 160
4%
N
Metodo interno /
Internal method
8BSM29P29
∅ 29
C
≥ 540
10%
8BSM48P48
∅ 48
C
≥ 900
10%
Prove eseguite a 23°C / 50% u.r. - Testing conditions 23°C / 50% r.h.
Caratteritiche termiche
Thermal characteristics
Temperatura d’esercizio
Operating temperature
-50 / 95
°Celsius
Metodo interno / Internal method
Medio periodo
Medium time
110
20.000 h
°Celsius
Metodo interno / Internal method
Breve periodo
Short time
150
168 h
°Celsius
Metodo interno / Internal method
Classificazione alla combustione
Fire characteristic
Indice di ossigeno
Oxygen index
≥ 28
%
EN ISO 4589-1
Contenuto di alogeni
Contents of halogens
assente / free
DIN 53474
Resistenza alla fiamma
Flame class
V2
UL94
Autoestinguenza
Self-extinguishing
Sì / Yes
IEC EN 61386
Prova con filo incandescente
Glowing wire flammability index
850
°Celsius
EN 60695-2-10
Resistenza agli agenti atmosferici
Weathering resistance
Ciclo pioggia e raggi U.V.
Weathering UV / rain cycle
Molto Buona / Very Good
Invecchiamento raggi U.V.
UV ageing
Xenon - Arc lamps
≥ 2.000 h
ISO 4892-2
Proprietà chimiche
Chemical properties
Resistenza ai combustibili,
Resistance against mineral
oli minerali, grassi, alcali,
based oils and grease, alkalis,
Buona / Good
acidi deboli
weak acids
Proprietà ambientali
Environmental properties
Normativa ROHS
ROHS compliant
Sì / Yes
EU Directive 2002/95/EC
Riciclabile
Recyclable
Sì / Yes
Resistenza raggi U.V.
UV resistant
Sì / Yes
9



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com