Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

FDA803D-EHT Datasheet(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

Part # FDA803D-EHT
Description  1 x 45 W class D digital input automotive power amplifier with diagnostics, wide voltage operation range for car audio and telematic
PDF  78 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

FDA803D-EHT Datasheet(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  FDA803D-EHT Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics FDA803D-EHT Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics FDA803D-EHT Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics FDA803D-EHT Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics FDA803D-EHT Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics FDA803D-EHT Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics FDA803D-EHT Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics FDA803D-EHT Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics FDA803D-EHT Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 78 page
background image
DocID031487 Rev 2
5/78
FDA803D
List of tables
5
List of tables
Table 1.
Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Table 2.
Pins list function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Table 3.
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Table 4.
Thermal data - PowerSSO36 slug-down package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Table 5.
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Table 6.
Operation mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Table 7.
Command dependence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Table 8.
Power limiter function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Table 9.
Open load in play detector impedance and validity thresholds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Table 10.
I2S Interface timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Table 11.
Group delay dependency from input sampling frequency. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Table 12.
I2C bus interface timing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Table 13.
IB0-ADDR: “I0000000” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Table 14.
IB1-ADDR: “I0000001” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Table 15.
IB2-ADDR: “I0000010” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Table 16.
IB3-ADDR: “I0000011” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Table 17.
IB4-ADDR: “I0000100” - CDDiag pin configuration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Table 18.
IB5-ADDR: “I0000101” - CDDiag pin configuration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Table 19.
IB6-ADDR: “I0000110” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Table 20.
IB7-ADDR: “I0000111” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Table 21.
IB8-ADDR: “I0001000” - CHANNEL CONTROLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Table 22.
IB9-ADDR: “I0001001” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Table 23.
IB10-ADDR: “I0001010” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Table 24.
IB11-ADDR: “I0001011” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Table 25.
IB12-ADDR: “I0001100” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Table 26.
IB13-ADDR: “I0001101” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Table 27.
IB14-ADDR: “I0001110” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Table 28.
DB0-ADDR: “I0100000” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Table 29.
DB1-ADDR: “I0100001” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Table 30.
DB2-ADDR:"I0100010" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Table 31.
DB3-ADDR: “I0100011” DC Diagnostic Error code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Table 32.
DB6-ADDR:"I0100110" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Table 33.
PowerSSO-36 exposed pad (D1 and E2 use the option variation B) package mechanical
data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Table 34.
Document revision history. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com