Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

F0000021 Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # F0000021
Description  ADRESSE DE FACTURATION
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

F0000021 Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  F0000021 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Facture N° F0000021
ADRESSE DE FACTURATION
STRADAL SAS
47, avenue des Genottes
95803 Cergy Pontoise Cedex
TVA N°FR85 301 984 563
Facture N°F0000021 - Date : 07/07/2016 - Compte Client : STRADAL SAS - Commande Internet du 07/07/2016
Support
Code
article
Désignation
Quantité
Prix unitaire HT
Montant HT
g-e
ACT
Activité jusqu'au 31/07/2017
1
14,00€
14,00€
g-e
LOG
Logo jusqu'au 31/07/2017
1
120,00€
120,00€
Mode réglement : Par virement ou chèque à 30 jours date de facture
Total HT
120,00€
TVA (20%)
24,00€
Total TTC
144,00€
Pour les virements, merci de préciser la référence suivante : N°F0000021
07/07/2016 - STRADAL SAS - 160,80€
Notre RIB
Domiciliation
La Banque Postale
Code Banque
20041
Code guichet
00001
N° compte
0650797U020
Clé
68
IBAN
FR93 2004 1000 0106 5079 7U02 068
BIC SWIFT
PSSTFRPPPAR
Guide de l'eau est une marque de la société Publications Pierre Johanet
Publications Pierre Johanet, SCS au capital de 495 000€, RCS Paris B 350 103 065
Tel : +33 (0)1 44 84 78 78 - Fax : +33 (0)1 42 40 26 46 - courriel : info@editions-johanet.com
60, rue du Dessous des Berges, 75013 Paris France
TVA sur les débits FR 94 350 103 065


Similar Part No. - F0000021

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Solid States Devices, I...
F00001 SSDI-F00001 Datasheet
232Kb / 2P
power mosfet
F00001 SSDI-F00001_15 Datasheet
232Kb / 2P
N-Channel Power MOSFET
F00002 SSDI-F00002 Datasheet
30Kb / 2P
POWER MOSFET
F00002 SSDI-F00002_15 Datasheet
30Kb / 2P
N-Channel Power MOSFET
F00003 SSDI-F00003 Datasheet
245Kb / 2P
POWER MOSFET
More results

Similar Description - F0000021

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
CW8700 ETC2-CW8700 Datasheet
106Kb / 5P
FICHE DE DONN횋ES DE S횋CURIT횋
logo
Hammond Manufacturing L...
DNFK HAMMOND-DNFK Datasheet
55Kb / 1P
ENSEMBLES DE FRILLES DE VENTILATION
DSTOPK HAMMOND-DSTOPK Datasheet
44Kb / 1P
TROUSSE DE BUTEES DE PORTE
EMF HAMMOND-EMF Datasheet
52Kb / 1P
Ensemble de pieds de montage Eclipse
1485Z HAMMOND-1485Z Datasheet
50Kb / 1P
Tron챌ons de rotation de 12 po
EPIN HAMMOND-EPIN Datasheet
52Kb / 1P
Broches de charniere de remplacement Eclipse
FRCMCD HAMMOND-FRCMCD Datasheet
70Kb / 1P
Separateur de chemins de cables
RR19TM HAMMOND-RR19TM Datasheet
64Kb / 2P
Gestionnaire de cables de toit
logo
Pentair plc. All rights...
3150 PENTAIR-3150 Datasheet
275Kb / 2P
VANNE DE COMMANDE DE 2 POUCE
logo
Tripp Lite. All Rights ...
VR1208R TRIPPLITE-VR1208R Datasheet
153Kb / 2P
Regulador de Voltaje de 1200VA - Regulaci처n autom찼tica de voltaje con supresi처n de sobretensiones
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com