Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

RCP1317 Datasheet(PDF) 2 Page - Sumida Corporation

Part # RCP1317
Description  RCP1317
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SUMIDA [Sumida Corporation]
Direct Link  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

RCP1317 Datasheet(HTML) 2 Page - Sumida Corporation

  RCP1317 Datasheet HTML 1Page - Sumida Corporation RCP1317 Datasheet HTML 2Page - Sumida Corporation RCP1317 Datasheet HTML 3Page - Sumida Corporation RCP1317 Datasheet HTML 4Page - Sumida Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
仕 様 書
形
名
RCP1317
直流重畳許容電流(A)
※3
NO.
品
名
表示
インダクタンス
<以内>
※1
D.C.R.(Ω)
<以下>
(at 20℃)
※2
(at 20℃) (at 100℃)
温度上
昇許容
電流
(A)
※4
スミダ
コード
06
RCP1317NP-121L
121
120μH±15%
139m (116m)
2.60
2.30
2.20
-0010
07
RCP1317NP-151L
151
150μH±15%
195m (156m)
2.40
2.10
1.90
-0011
08
RCP1317NP-181L
181
180μH±15%
213m (171m)
2.20
1.80
1.80
-0012
09
RCP1317NP-221L
221
220μH±15%
278m (223m)
1.90
1.70
1.60
-0013
10
RCP1317NP-271L
271
270μH±15%
0.33 (0.26)
1.70
1.60
1.55
-0014
11
RCP1317NP-331L
331
330μH±15%
0.36 (0.29)
1.60
1.40
1.50
-0015
12
RCP1317NP-391L
391
390μH±15%
0.44 (0.35)
1.45
1.28
1.30
-0016
13
RCP1317NP-471L
471
470μH±15%
0.53 (0.42)
1.35
1.17
1.15
-0017
14
RCP1317NP-561L
561
560μH±15%
0.59 (0.47)
1.25
1.05
1.10
-0018
15
RCP1317NP-681L
681
680μH±15%
0.78 (0.62)
1.12
0.95
1.00
-0019
16
RCP1317NP-821L
821
820μH±15%
0.95 (0.76)
1.02
0.85
0.85
-0020
17
RCP1317NP-1Ø2L
102
1.0mH±15%
1.18 (0.94)
0.90
0.70
0.82
-0021
18
RCP1317NP-122L
122
1.2mH±15%
1.28 (1.07)
0.80
0.65
0.74
-0022
19
RCP1317NP-152L
152
1.5mH±15%
1.40 (1.16)
0.72
0.60
0.72
-0023
20
RCP1317NP-182L
182
1.8mH±15%
2.00 (1.70)
0.68
0.56
0.58
-0024
21
RCP1317NP-222L
222
2.2mH±15%
2.28 (1.90)
0.62
0.52
0.52
-0025
22
RCP1317NP-272L
272
2.7mH±15%
3.07 (2.56)
0.58
0.50
0.48
-0026
23
RCP1317NP-332L
332
3.3mH±15%
3.31 (2.76)
0.51
0.45
0.45
-0027
24
RCP1317NP-392L
392
3.9mH±15%
4.52 (3.77)
0.47
0.42
0.42
-0028
25
RCP1317NP-472L
472
4.7mH±15%
5.02 (4.18)
0.43
0.37
0.37
-0029
※1 測定周波数
インダクタンス
at
1kHz
※2 (
)内は、標準値とする。
※3 直流重畳許容電流:直流重畳特性について、インダクタンスが初期値より65%となる電流値。
※4 温度上昇許容電流:通電時、コイルの温度上昇が△T=40℃になる電流値。(Ta=20℃を基準とする。)
3.保存温度範囲
−40℃ ∼ +100℃
使用温度範囲
−40℃ ∼ +100℃(コイルの発熱を含む。)



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com