Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

THV1021 Datasheet(PDF) 1 Page - THine Electronics, Inc.

Part # THV1021
Description  2ch Buck/Boost Inverting
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  THINE [THine Electronics, Inc.]
Direct Link  http://www.thine.co.jp/index_e.html
Logo THINE - THine Electronics, Inc.

THV1021 Datasheet(HTML) 1 Page - THine Electronics, Inc.

  THV1021 Datasheet HTML 1Page - THine Electronics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
THine Electronics, Inc.
THine Confidential
THV1021-Rev1.0W
概要
  THV1021(2ch Buck/Boost 及び Inverting コ ン ト ロ ー
ラ) を使用す る こ と に よ り 、 多チ ャ ン ネル電源シ ス テ
ムの設計が簡単にな り かつ低価格で実現出来ます。
  ソ フ ト ス タ ー ト 時間や タ イ マー ラ ッ チのデ ィ レ イ
時間、 デ ッ ド タ イ ム等を ユーザーが任意に設定可能で
す。 ま た、 各チ ャ ネル間の立ち上が り シーケ ン ス の設
定が簡単に行え ます。
ch-1 は Buck ま たは Boost を、ま た ch-2 は Inverting
ま たは Buck を選択で き ます。  
全てのチ ャ ネルは基本的に PWM 制御方式であ り 、
セ ラ ミ ッ ク コ ンデ ン サ を 出力 コ ンデン サ と し て使 っ
た場合で も 位相補償が容易です。
  SS_1,2,DTC_1,2 と SCP ピ ン を用い る こ と に よ り ユー
ザーが ソ フ ト ス タ ー ト 時間やデ ッ ド タ イ ム、 タ イ マー
ラ ッ チのデ ィ レ イ 時間を任意に設定可能 と な り ま す。
また これ らの ピ ン と P_GOOD1,2 ピ ン を組み合わせて
使う こ と に よ り 、 各チ ャ ネル間の立ち上が り シーケ ン
ス を自由に設定可能です。
こ の IC は TFT LCD Bias 電源や各種セ ッ ト 用電源シ
ス テ ム の構築に最適です。
特長
・ TSSOP 24Pin
・入力電圧範囲 : 4.2 ∼ 18.0V
・大容量パ ワーMOSFET を直接駆動可能なプ ッ シ ュ
プル出力
・セ ラ ミ ッ ク コ ンデンサ対応 (出力平滑用)
・PWM モー ド コ ン ト ロ ー ラ
・200KHz ∼1MHzの ス イ ッ チン グ周波数で設定可能
・ タ イ マー ラ ッ チ保護機能
・シ ス テ ム UVLO 機能 ( 状態出力ピ ン付 き )
・ソ フ ト ス タ ー ト 時間の設定が可能
・ タ イ マー ラ ッ チのデ ィ レ イ 時間の設定が可能
・デ ッ ド タ イ ム 時間の設定が可能
・ ch-1 は Boost ま たは Buck mode を選択可能
・ ch-2 は Buck ま たは Inverting を選択可能
アプ リ ケーシ ョ ン
・ TFT LCD Bias 電源
・   TV/ モニ タ ー用電源
2ch Buck/Boost 及び Inverting コ ン ト ロ ー ラ
THV1021
ピン配列
TSSOP 24P
7
5
6
8
3
2
1
4
9
10
11
12
16
23
13
14
15
22
21
20
18
19
24
17
SYSUVLO
FB_1
DTC_1
SS_1
SCP
INV_1
SGND
FB_2
INV_2
VREF
NON_INV_2
SS_VREF
PGND
SLCT_1
RT
OUT_2
SS_2
DTC_2
P_GOOD2
OUT_1
P_GOOD1
VCC
XP_DET
OUT_SYS


Similar Part No. - THV1021

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
THine Electronics, Inc.
THV1021E THINE-THV1021E Datasheet
17Kb / 1P
2ch Buck, Boost and Inverting Controller
More results

Similar Description - THV1021

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
THine Electronics, Inc.
THV1021E THINE-THV1021E Datasheet
17Kb / 1P
2ch Buck, Boost and Inverting Controller
THV1022E THINE-THV1022E Datasheet
16Kb / 1P
2ch Buck/Boost Controller
THV1022J THINE-THV1022J Datasheet
18Kb / 1P
2ch Boost/Buck
THV1031 THINE-THV1031 Datasheet
18Kb / 1P
3ch Buck, Boost and Inverting Controller
logo
Semtech Corporation
SC4508 SEMTECH-SC4508 Datasheet
203Kb / 10P
Buck or Buck-Boost(Inverting) Current Mode Controller
SC4508A SEMTECH-SC4508A Datasheet
418Kb / 21P
Buck or Buck-Boost (Inverting) Current Mode Controller
logo
Texas Instruments
MC33063A-Q1 TI-MC33063A-Q1 Datasheet
282Kb / 14P
1.5-A PEAK BOOST/BUCK/INVERTING SWITCHING REGULATOR
logo
THine Electronics, Inc.
THV3058 THINE-THV3058 Datasheet
605Kb / 21P
3CH (Buck/Boost) 2CH CP 1CH HVLDO Controller
logo
Diodes Incorporated
AL8811 DIODES-AL8811 Datasheet
496Kb / 11P
Boost/Buck/Inverting DC-DC CONVERTER
Rev 2
logo
Exar Corporation
SP34063A EXAR-SP34063A Datasheet
473Kb / 9P
1.5A Buck/Boost/Inverting DC-DC Regulator
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com