Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

PLP34 Datasheet(PDF) 2 Page - Exxelia Group

Part # PLP34
Description  RoHS = W
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EXXELIA [Exxelia Group]
Direct Link  https://exxelia.com/en/
Logo EXXELIA - Exxelia Group

PLP34 Datasheet(HTML) 2 Page - Exxelia Group

  PLP34 Datasheet HTML 1Page - Exxelia Group PLP34 Datasheet HTML 2Page - Exxelia Group PLP34 Datasheet HTML 3Page - Exxelia Group PLP34 Datasheet HTML 4Page - Exxelia Group PLP34 Datasheet HTML 5Page - Exxelia Group PLP34 Datasheet HTML 6Page - Exxelia Group  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
www.exxelia.com - info@exxelia.com
Tel : + 33 (0)1 49 23 10 00
109
Page revised -
Version 04/15
LIST OF POLYPROPYLENE + IMPREGNATED PAPER CAPACITORS
RÉPERTOIRE DES CONDENSATEURS POLYPROPYLÈNE + PAPIER IMPRÉGNÉ
Commercial type
Appellation commerciale
Standard reference
Modèle normalisé
Capacitance
Capacité
Operating voltage
Tensions de service
Page
Page
URC
URA
PLP 8- PLP 80
0,5 µF - 15 µF
2000 VCC - 7000 VCC
1000 VCA - 3600 VCA
111
PLP 34- PLP 340
22 µF - 10 µF
160 VCC -10000 VCC
75 VCA - 3500 VCA
112
PLP4 - PLP 40
0,25 µF - 30 µF
630 VCC - 2800 VCC
400 VCA - 1400 VCA
113
PLP5 - PLP 50 - PLP 51
0,1 µF - 25 µF
165 VCC - 5000 VCC
75 VCC - 1800 VCA
114-115
BI 73 A - BI 73 R
1000 pF - 2,2 µF
1000 VCC - 2200 VCC
300 VCC - 500 VCC
116
R 73 A - R 73 R
470 pF - 0,1 µF
Pulse rating /
Régime d’impulsion UCRETE 5000 V
116
SUMMARY
SOMMAIRE
GENERAL INFORMATION
GÉNÉRALITÉS
POLYPROPYLENE + IMPREGNATED PAPER CAPACITORS
CONDENSATEURS POLYPROPYLÈNE + PAPIER IMPRÉGNÉ
General information on impregnated capacitors ........................................................
109
Impregnated capacitors data sheets............................................................................
111
Généralités sur les condensateurs imprégnés ..........................................................109
Feuilles particulières des condensateurs imprégnés................................................111
RECOMMENDATIONS FOR MOUNTING
Handling
Capacitors should not be handled by terminals or by connections. After use under D.C.
voltage, it is advisable to short-circuit the connections as certain dielectrics keep a
residual charge which might be dangerous during handling operations.
Mounting
Unless otherwise specified, it is preferable to use the fluid impregnated capacitors
with the terminals pointed upwards.
A free gap shall be allowed between battery-mounted capacitors.
Cables, bars or connecting braids shall be properly dimensioned to prevent any
abnormal temperature rise of the terminals.
It is also preferable to connect battery-mounted capacitors by means of flexible
cables or by braids.
RECOMMANDATIONS DE MONTAGE
Manipulation
Les condensateurs ne doivent pas être manipulés par les bornes ou les connexions.
Après utilisation en tension continue, il est prudent de court-
circuiter celles-ci, certains diélectriques gardant une rémanence de charge qui peut
être dangereuse lors des manipulations.
Montage
Sans demande particulière, il est préférable d’utiliser les condensateurs imprégnés
liquide , bornes dirigées vers le haut. Il convient de laisser un espace libre entre les
condensateurs montés en batterie.
Les câbles, barres ou tresses de raccordement doivent être correctement
dimensionnés pour éviter un échauffement anormal des bornes.
De même, le raccordement des condensateurs en batterie se fait de préférence par
des câbles souples ou par des tresses.
RECOMMENDED TORQUE VALUES
COUPLES DE SERRAGE RECOMMANDÉS
Aluminium tube mounting with threaded stud
Fixation tube aluminium à téton fileté
M 8 : 4 Nm
M 12 : 10 Nm
Threaded outputs
Sorties par tiges filetées
M 5 : 2 Nm
M 6 : 3,1 Nm
M 8 : 7,5 Nm
M10 :14,1 Nm
Threaded insert outputs
Sorties par inserts filetés
M 6 : 6 Nm
M 8 : 10 Nm



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com